công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU1923 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện BU1923
Giải thích chi tiết về linh kiện  RDS / RBDS decoder
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU1923 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  BU1923 Datasheet HTML 1Page - Rohm BU1923 Datasheet HTML 2Page - Rohm BU1923 Datasheet HTML 3Page - Rohm BU1923 Datasheet HTML 4Page - Rohm BU1923 Datasheet HTML 5Page - Rohm BU1923 Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
832
Audio ICs
BU1923 / BU1923F
FOutput data timing
The clock (RCLK) frequency is 1187.5Hz. Depending on
the state of the internal PLL clock, the data (RDATA) is
replaced in synchronous with either the rising or falling
edge of the clock. To read the data, you may choose ei-
ther the rising or falling edge of the clock as the refer-
ence. The data is valid for 416.7
µs. after the reference
clock edge.
QUAL pin operation: Indicates the quality of the demodu-
lated data.
(1)
Good data: HI
(2)
Poor data: LO
FElectrical characteristic curve


Số phần tương tự - BU1923

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU1920 ROHM-BU1920 Datasheet
96Kb / 7P
   RDS / RBDS decoder
BU1920F ROHM-BU1920F Datasheet
96Kb / 7P
   RDS / RBDS decoder
BU1920FS ROHM-BU1920FS Datasheet
96Kb / 7P
   RDS / RBDS decoder
BU1924 ROHM-BU1924 Datasheet
81Kb / 5P
   RDS / RBDS decoder
BU1924F ROHM-BU1924F Datasheet
81Kb / 5P
   RDS / RBDS decoder
More results

Mô tả tương tự - BU1923

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU1924 ROHM-BU1924 Datasheet
81Kb / 5P
   RDS / RBDS decoder
BU1920 ROHM-BU1920 Datasheet
96Kb / 7P
   RDS / RBDS decoder
BU2661FV ROHM-BU2661FV Datasheet
83Kb / 6P
   Low-voltage RDS / RBDS decoder
logo
STMicroelectronics
TDA7333 STMICROELECTRONICS-TDA7333 Datasheet
656Kb / 21P
   RDS/RBDS PROCESSOR
January 2005 Rev. 1
TDA7333N STMICROELECTRONICS-TDA7333N Datasheet
415Kb / 36P
   RDS/RBDS processor
logo
NXP Semiconductors
SAA6581T PHILIPS-SAA6581T Datasheet
75Kb / 16P
   RDS/RBDS demodulator
2001 May 07
SAA6581HN NXP-SAA6581HN Datasheet
81Kb / 15P
   RDS/RBDS demodulator
2003 Oct 10
logo
Sanyo Semicon Device
LC72725KMA SANYO-LC72725KMA Datasheet
88Kb / 9P
   RDS(RBDS) Demodulation IC
logo
NXP Semiconductors
SAA6588 PHILIPS-SAA6588 Datasheet
176Kb / 28P
   RDS/RBDS pre-processor
1997 Sep 01
logo
Sanyo Semicon Device
LC72725KM SANYO-LC72725KM_10 Datasheet
93Kb / 9P
   RDS(RBDS) Demodulation IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com