công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU1425AK bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Rohm

tên linh kiện BU1425AK
Giải thích chi tiết về linh kiện  NTSC / PAL digital RGB encoder
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU1425AK bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Rohm

Back Button BU1425AK Datasheet HTML 4Page - Rohm BU1425AK Datasheet HTML 5Page - Rohm BU1425AK Datasheet HTML 6Page - Rohm BU1425AK Datasheet HTML 7Page - Rohm BU1425AK Datasheet HTML 8Page - Rohm BU1425AK Datasheet HTML 9Page - Rohm BU1425AK Datasheet HTML 10Page - Rohm BU1425AK Datasheet HTML 11Page - Rohm BU1425AK Datasheet HTML 12Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 32 page
background image
8
Multimedia ICs
BU1425AK / BU1425AKV
Pin No.
Pin name
Equivalent circuit
I / O
Function
27
VSY
I / O
Vertical synchronization signals (Vsync)
are input (when SLABEB = LOW) or
output (when SLABEB = HIGH) here.
35
VREF-C
I
This is the reference voltage generator
circuit monitoring pin which deter-
mines the output amplitude (output cur-
rent for 1 LSB) of the DAC. A 0.01
µF
capacitor should be attached between
this and pin 43 (AVDD).
29
PIXCLK
O
The internal processing clock is divid-
ed in half and output. Data is read at
the point at which the edge of this
clock changes. This can also be used
as the clock for the OSD IC.
32
INT
I
This pin switches between interlace
(when HIGH) and non-interlace (when
LOW) modes. This pin is effective in
both
the
VIDEO-CD
and
CD-G
modes.
33
34
SLABEB
ADDH
I
I
This pin switches between the Master
(when HIGH) and Slave (when LOW)
modes. It is effective in the non-
interlace mode, and it switches bet-
ween – 0.5 lines (when LOW) and + 0.5
lines (when HIGH) for the number of
lines in an interlace field.
28
HSY
I / O
This is the horizontal synchronization
signal pin. Negative polarity Hsync
signals are input (when SLABEB =
LOW) or output (when SLABEB =
HIGH) here. This is also used as the
synchronization signal for fixing the
PIXCLK output phase.
37
COUT
O
This is the chrominance output pin for
the S pin.


Số phần tương tự - BU1425AK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU1424K ROHM-BU1424K Datasheet
273Kb / 30P
   NTSC / PAL digital RGB encoder
More results

Mô tả tương tự - BU1425AK

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU1424K ROHM-BU1424K Datasheet
273Kb / 30P
   NTSC / PAL digital RGB encoder
logo
Analog Devices
AD722 AD-AD722 Datasheet
363Kb / 12P
   RGB to NTSC/PAL Encoder
REV. 0
logo
Samsung semiconductor
KA2198BD SAMSUNG-KA2198BD Datasheet
103Kb / 6P
   RGB ENCODER FOR PAL/NTSC
logo
Analog Devices
AD724 AD-AD724_15 Datasheet
209Kb / 15P
   RGB to NTSC/PAL Encoder
REV. B
AD724 AD-AD724 Datasheet
205Kb / 15P
   RGB to NTSC/PAL Encoder
REV. B
AD724JRZ AD-AD724JRZ Datasheet
198Kb / 15P
   RGB to NTSC/PAL Encoder
REV. B
logo
Mitsubishi Electric Sem...
M65677FP MITSUBISHI-M65677FP Datasheet
38Kb / 6P
   DIGITAL NTSC/PAL ENCODER
M65675FP MITSUBISHI-M65675FP Datasheet
83Kb / 17P
   DIGITAL NTSC/PAL ENCODER
logo
Renesas Technology Corp
M65677FP RENESAS-M65677FP Datasheet
134Kb / 9P
   Digital NTSC/PAL Encoder
logo
STMicroelectronics
STV0116 STMICROELECTRONICS-STV0116 Datasheet
1Mb / 21P
   PAL/NTSC DIGITAL ENCODER
October 1996
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com