công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2389S bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện 2SC2389S
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-voltage Amplifier Transistor(120V, 50mA)
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

2SC2389S bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  2SC2389S Datasheet HTML 1Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
2SC4102 / 2SC3906K / 2SC2389S
Transistors
High-voltage Amplifier Transistor
(120V, 50mA)
2SC4102 / 2SC3906K / 2SC2389S
!
!
!
!
Features
1) High breakdown voltage. (BVCEO = 120V)
2) Complements the 2SA1579 / 2SA1514K / 2SA1038S.
!
!
!
!
Absolute maximum ratings (Ta=25
°C)
Parameter
Symbol
2SC4102 / 2SC3906K
2SC2389S
VCBO
VCEO
VEBO
IC
PC
Tj
Tstg
Limits
120
120
5
50
0.2
0.3
150
−55~+150
Unit
V
V
V
mA
W
°C
°C
Collector-base voltage
Collector-emitter voltage
Emitter-base voltage
Collector current
Collector power
dissipation
Junction temperature
Storage temperature
!
!
!
!
Packaging specifications and hFE
Type
2SC2389S
SPT
RS
TP
5000
2SC3906K
SMT3
RS
T
T146
3000
2SC4102
UMT3
RS
T
T106
3000
Package
hFE
Code
Marking
Basic ordering unit (pieces)
Denotes hFE
!
!
!
!
External dimensions (Units : mm)
ROHM : SMT3
EIAJ : SC-59
JEDEC : SOT-346
2SC3906K
(1) Emitter
(2) Base
(3) Collector
ROHM : UMT3
EIAJ : SC-70
JEDEC : SOT-323
2SC4102
(1) Emitter
(2) Base
(3) Collector
1.25
2.1
0.1Min.
Each lead has same dimensions
0.3Min.
2.8
1.6
ROHM : SPT
EIAJ : SC-72
2SC2389S
(1) Emitter
(2) Collector
(3) Base
Each lead has same dimensions
0.45
2.5
(1) (2) (3)
5
0.45
0.5
42
Taping specifications
!
!
!
!
Electrical characteristics (Ta=25
°C)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
BVCBO
BVCEO
BVEBO
ICBO
IEBO
VCE(sat)
hFE
fT
Cob
120
120
5
180
140
2.5
0.5
0.5
0.5
560
V
V
V
µA
µA
V
MHz
pF
IC
=50µA
IC
=1mA
IE
=50µA
VCB
=100V
VEB
=4V
IC/IB
=10mA/1mA
VCE
=6V, IC=2mA
VCE
=12V, IE=−2mA, f=100MHz
VCB
=12V, IE=0A, f=1MHz
Collector-base breakdown voltage
Collector-emitter breakdown voltage
Emitter-base breakdown voltage
Collector cutoff current
Emitter cutoff current
Collector-emitter saturation voltage
DC current transfer ratio
Transition frequency
Output capacitance


Số phần tương tự - 2SC2389S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SC2389S ROHM-2SC2389S Datasheet
75Kb / 3P
   High-voltage Amplifier Transistor (120V, 50mA)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SC2389S JIANGSU-2SC2389S Datasheet
770Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Mô tả tương tự - 2SC2389S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
2SA1579FRA ROHM-2SA1579FRA Datasheet
1Mb / 8P
   High-voltage Amplifier Transistor (-120V, -50mA)
20160915 - Rev.001
2SARA41CHZG ROHM-2SARA41CHZG Datasheet
1Mb / 10P
   High-voltage Amplifier Transistor (-120V,-50mA)
2SCRC41CHZG ROHM-2SCRC41CHZG Datasheet
1Mb / 10P
   High-voltage Amplifier Transistor (120V, 50mA)
2SA1579 ROHM-2SA1579 Datasheet
79Kb / 4P
   High-voltage Amplifier Transistor (-120V, -50mA)
2SC4102U3HZG ROHM-2SC4102U3HZG Datasheet
1Mb / 10P
   High-voltage Amplifier Transistor (120V, 50mA)
2SC4102 ROHM-2SC4102_1 Datasheet
75Kb / 3P
   High-voltage Amplifier Transistor (120V, 50mA)
2SA1579U3HZG ROHM-2SA1579U3HZG Datasheet
1Mb / 10P
   High-voltage Amplifier Transistor (-120V, -50mA)
2SC4102U3 ROHM-2SC4102U3 Datasheet
1Mb / 11P
   High-voltage Amplifier Transistor (120V, 50mA)
2SC4102 ROHM-2SC4102_13 Datasheet
358Kb / 8P
   NPN 50mA 120V High Voltage Amplifier transistors
2SA1579 ROHM-2SA1579_13 Datasheet
367Kb / 8P
   PNP -50mA -120V High-Voltage Amplifier Transistors
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com