công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A-3099-1203 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

tên linh kiện A-3099-1203
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.36mm (.093") Diameter Standard .093" Pin and Socket Header, 3 Rows, Shrouded, Unfilled Polyester, UL 94V-0, 12 Circuits, 12 Female Terminals
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOLEX1 [Molex Electronics Ltd.]
Trang chủ  http://www.molex.com
Logo MOLEX1 - Molex Electronics Ltd.

A-3099-1203 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Molex Electronics Ltd.

  A-3099-1203 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. A-3099-1203 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. A-3099-1203 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image


Số phần tương tự - A-3099-1203

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Molex Electronics Ltd.
A-3099-0902 MOLEX1-A-3099-0902 Datasheet
120Kb / 3P
   2.36mm (.093") Diameter Standard .093" Pin and Socket Header, 3 Rows, Shrouded, Unfilled Polyester, UL 94V-0, 9 Circuits, 9 Female Terminals
A-3099-P31 MOLEX11-A-3099-P31 Datasheet
40Kb / 2P
   2.36mm Diameter Standard .093" Pin and Socket Header, Shrouded, 3 Circuits, 3 Male Terminals
A-3099-P3E MOLEX11-A-3099-P3E Datasheet
29Kb / 2P
   2.36mm Diameter Standard .093" Pin and Socket Header, Shrouded, 3 Circuits, 3 Female Terminals
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com