công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC14XXXBD bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC14XXXBD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Industrial Time Base Generator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC14XXXBD bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Motorola, Inc

  MC14XXXBD Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC14XXXBD Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC14XXXBD Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC14XXXBD Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC14XXXBD Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC14XXXBD Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC14XXXBD Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC14XXXBD Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MOTOROLA CMOS LOGIC DATA
MC14566B
6
APPLICATION — 12 HOUR CLOCK
÷ 5/ ÷ 6 Control not shown = VSS
Reset pins not shown = VSS
* Care must be taken in the indicated circuit to filter line
transients which may cause “false” counting.
TENTH
SECONDS
HOURS
< 1.0 M*
60 Hz
> 1500 pF*
VDD
+ VDD
÷5/÷6
÷10
÷5/÷6
÷10
÷5/÷6
÷10
÷5/÷6
÷10
C
C
C
C
C
C
C
C
Q0
Q1
Q2
Q0
Q1
Q2
Q0
Q1
Q2
Q0
Q1
Q2
Q0
Q1
Q2
Q3
Q0
Q1
Q2
Q3
Q0
Q1
Q2
Q3
Q0
Q1
Q2
Q3
R
R
A
B
C
A
B
A
B
A
B
A
B
Qm
Qm
Qm
Qm
D
MINUTES
SECONDS
MC14011B


Số phần tương tự - MC14XXXBD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC14XXXBD MOTOROLA-MC14XXXBD Datasheet
223Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT NAND SCHMITT TRIGGER
MC14XXXBD MOTOROLA-MC14XXXBD Datasheet
227Kb / 8P
   Dual Schmitt Trigger
MC14XXXBD MOTOROLA-MC14XXXBD Datasheet
704Kb / 15P
   SYNCHRONUS PRESETTABLE 4-BIT COUNTERS
MC14XXXBD MOTOROLA-MC14XXXBD Datasheet
100Kb / 5P
   Hex Level Shifter for TTL to CMOS or CMOS to CMOS
REV 3
MC14XXXBD MOTOROLA-MC14XXXBD Datasheet
266Kb / 8P
   24-Stage Frequency Driver
More results

Mô tả tương tự - MC14XXXBD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
HCC4566B STMICROELECTRONICS-HCC4566B Datasheet
202Kb / 6P
   INDUSTRIAL TIME-BASE GENERATOR
logo
Hitachi Semiconductor
HD14566B HITACHI-HD14566B Datasheet
76Kb / 5P
   Industrial Time Base Generator
logo
List of Unclassifed Man...
1823A ETC2-1823A Datasheet
950Kb / 1P
   짹1PPM Time base stability
logo
Renesas Technology Corp
ICS2008B RENESAS-ICS2008B Datasheet
733Kb / 23P
   SMPTE Time Code Receiver/Generator
2019
logo
Integrated Device Techn...
ICS2008B IDT-ICS2008B Datasheet
335Kb / 22P
   SMPTE Time Code Receiver/Generator
logo
Integrated Circuit Syst...
ICS2008B ICST-ICS2008B Datasheet
316Kb / 21P
   SMPTE Time Code Receiver/Generator
logo
List of Unclassifed Man...
CXD1132Q ETC1-CXD1132Q Datasheet
41Kb / 4P
   C-MOS TIME CODE GENERATOR / READER
logo
Cooper Bussmann, Inc.
SL-15 COOPER-SL-15 Datasheet
147Kb / 2P
   Rejection base plug fuses ??time-delay,
logo
Rohm
BM6105FW-LBZ ROHM-BM6105FW-LBZ Datasheet
1Mb / 30P
   Long Time Support Product for Industrial Applications
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX14832 MAXIM-MAX14832 Datasheet
781Kb / 20P
   One-Time Programmable Industrial Sensor Output Driver
19-6847; Rev 4; 4/16
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com