công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4541BPWRG4 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CD4541BPWRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Programmable Timer High Voltage Types (20V Rating)
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD4541BPWRG4 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  CD4541BPWRG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CD4541BPWRG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CD4541BPWRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CD4541BPWRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD4541BPWRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD4541BPWRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD4541BPWRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4541BPWRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4541BPWRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 17 page
background image
4
Input High Voltage,
VIH (Min)
0.5, 4.5
-
5
-
3.5
3.5
-
-
V
1, 9
-
10
-
7
7
-
-
V
1.5, 13.5
-
15
-
11
11
-
-
V
Input Current, lIN (Max)
-
0, 18
18
±0.1
±0.1
±1
±1-
±10-5
±0.1
μA
NOTE:
2. With AUTO RESET enabled, additional current drain at 25oC is:
7
μA (Typ), 200μA (Max) at 5V;
30
μA (Typ), 350μA (Max) at 10V;
80
μA (Typ), 500μA (Max) at 15V
Dynamic Electrical Specifications TA = 25oC, Input tr, tf = 20ns, CL = 50pF, RL = 200kΩ
PARAMETER
SYMBOL
VDD (V)
MIN
TYP
MAX
UNITS
Propagation Delay Times
Clock to Q
(28) tPHL, tPLH
5
-
3.5
10.5
μs
10
-
1.25
3.8
μs
15
-
0.9
2.9
μs
(216) tPHL, tPLH
5-
6.0
18
μs
10
-
3.5
10
μs
15
-
2.5
7.5
μs
Transition Time
tTHL
5
-
100
200
ns
10
-
50
100
ns
15
-
40
80
ns
tTHL
5
-
180
360
ns
10
-
90
180
ns
15
-
65
130
ns
MASTER RESET, CLOCK
Pulse Width
5
900
300
-
ns
10
300
100
-
ns
15
225
85
-
ns
Maximum Clock Pulse Input
Frequency
fCL
5
-
1.5
-
MHz
10
-
4
-
MHz
15
-
6
-
MHz
Maximum Clock Pulse Input
Rise or Fall time
tr,tf
5, 10, 15
Unlimited
μs
Electrical Specifications (Continued)
PARAMETER
CONDITIONS
LIMITS AT INDICATED TEMPERATURES (oC)
UNITS
VO
(V)
VIN
(V)
VDD
(V)
-55
-40
85
125
25
MIN
TYP
MAX
CD4541B


Số phần tương tự - CD4541BPWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4541BPWRG4 TI-CD4541BPWRG4 Datasheet
574Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer High Voltage Types(20V Rating)
CD4541BPWRG4 TI1-CD4541BPWRG4 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer
More results

Mô tả tương tự - CD4541BPWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4541B TI-CD4541B Datasheet
93Kb / 9P
[Old version datasheet]   CMOS PROGRAMMABLE TIMER HIGH VOLTAGE TYPES(20V RATING)
logo
Harris Corporation
CD4541B HARRIS-CD4541B Datasheet
78Kb / 8P
   CMOS Programmable Timer High Voltage Types (20V Rating)
logo
Texas Instruments
CD4541B TI-CD4541B_10 Datasheet
574Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer High Voltage Types(20V Rating)
CD4541B TI1-CD4541B_16 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer
logo
Tyco Electronics
CD4536B MACOM-CD4536B_13 Datasheet
1Mb / 21P
   CMOS Programmable Timer
logo
Texas Instruments
CD4536B TI1-CD4536B_15 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer
CD4536BE TI-CD4536BE Datasheet
1Mb / 21P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer
CD4536B TI-CD4536B Datasheet
415Kb / 9P
[Old version datasheet]   CMOS PROGRAMMABLE TIMER
logo
Intersil Corporation
CD4536BMS INTERSIL-CD4536BMS Datasheet
147Kb / 13P
   CMOS Programmable Timer
December 1992
logo
UMC Corporation
UM82C54 UMC-UM82C54 Datasheet
1Mb / 16P
   CMOS PROGRAMMABLE INTERVAL TIMER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com