công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4541BNSR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện CD4541BNSR
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS Programmable Timer High Voltage Types (20V Rating)
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD4541BNSR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  CD4541BNSR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments CD4541BNSR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments CD4541BNSR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CD4541BNSR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD4541BNSR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD4541BNSR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD4541BNSR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4541BNSR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4541BNSR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2
Functional Diagram
FREQUENCY SELECTION TABLE
TRUTH TABLE
12
13
1
2
3
5
6
10
9
A
B
RTC
CTC
RS
AR
MR
MODE
Q/Q
SELECT
8
Q
VDD = PIN 14
VSS = PIN 7
N
P
N
P
12 13
A B
8-STAGE
COUNTER
1 OF 3
MUX
OSC
3
2
1
RS
CTC
RTC
R
R
PWR ON
RESET
6
5
MANUAL RESET
R
210 213
216
OR
28
8
Q
R
10
MODE
VDD = 14
VSS = 7
NC = 4, 11
9
Q/Q SELECT
VSS
VDD
8-STAGE
COUNTER
All inputs are protected by CMOS Protection Network.
FIGURE 1.
AB
NO. OF
STAGES N
COUNT 2N
0
0
13
8192
0
1
10
1024
1
0
8
256
1
1
16
65536
PIN
STATE
01
5
Auto Reset On
Auto Reset Disable
6
Master Reset Off
Master Reset On
9
Output Initially Low After
Reset (Q)
Output Initially High After
Reset (Q)
10
Single Transition Mode
Recycle Mode
FIGURE 2. RC OSCILLATOR CIRCUIT
RS
3
CTC
RTC
2
1
INTERNAL
RESET
TO CLOCK
CKT
CD4541B


Số phần tương tự - CD4541BNSR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4541BNSR TI-CD4541BNSR Datasheet
574Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer High Voltage Types(20V Rating)
CD4541BNSR TI1-CD4541BNSR Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer
CD4541BNSRE4 TI-CD4541BNSRE4 Datasheet
574Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer High Voltage Types(20V Rating)
CD4541BNSRG4 TI-CD4541BNSRG4 Datasheet
574Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer High Voltage Types(20V Rating)
CD4541BNSRG4 TI1-CD4541BNSRG4 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer
More results

Mô tả tương tự - CD4541BNSR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
CD4541B TI-CD4541B Datasheet
93Kb / 9P
[Old version datasheet]   CMOS PROGRAMMABLE TIMER HIGH VOLTAGE TYPES(20V RATING)
logo
Harris Corporation
CD4541B HARRIS-CD4541B Datasheet
78Kb / 8P
   CMOS Programmable Timer High Voltage Types (20V Rating)
logo
Texas Instruments
CD4541B TI-CD4541B_10 Datasheet
574Kb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer High Voltage Types(20V Rating)
CD4541B TI1-CD4541B_16 Datasheet
1Mb / 18P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer
logo
Tyco Electronics
CD4536B MACOM-CD4536B_13 Datasheet
1Mb / 21P
   CMOS Programmable Timer
logo
Texas Instruments
CD4536B TI1-CD4536B_15 Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer
CD4536BE TI-CD4536BE Datasheet
1Mb / 21P
[Old version datasheet]   CMOS Programmable Timer
CD4536B TI-CD4536B Datasheet
415Kb / 9P
[Old version datasheet]   CMOS PROGRAMMABLE TIMER
logo
Intersil Corporation
CD4536BMS INTERSIL-CD4536BMS Datasheet
147Kb / 13P
   CMOS Programmable Timer
December 1992
logo
UMC Corporation
UM82C54 UMC-UM82C54 Datasheet
1Mb / 16P
   CMOS PROGRAMMABLE INTERVAL TIMER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com