công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
74ALVCH32501 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors |
|
74ALVCH32501 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors |
4 / 15 page 2004 Oct 13 4 Philips Semiconductors Product specification 36-bit universal bus transceiver with direction pin; 3-state 74ALVCH32501 ORDERING INFORMATION PINNING TYPE NUMBER PACKAGE TEMPERATURE RANGE PINS PACKAGE MATERIAL CODE 74ALVCH32501EC −40 °C to +85 °C 114 LFBGA114 plastic SOT537-1 SYMBOL DESCRIPTION nAn data inputs nBn data outputs GND ground (0 V) VCC DC supply voltage nOEAB output enable inputs A to B (active HIGH) nOEBA output enable inputs B to A (active LOW) nLEAB latch enable inputs A to B nLEBA latch enable inputs B to A nCPAB clock input A to B nCPBA clock input B to A handbook, full pagewidth MNA562 1B1 1B3 1B5 1B7 1B9 1B11 1B13 1B14 1B16 n.c. 2B1 2B3 2B5 2B7 2B9 2B16 1B0 1B2 1B4 1B6 1B8 1B10 1B12 1B15 1B17 2CPAB 2B0 2B2 2B4 2B6 2B8 2B17 1A0 1A2 1A4 1A6 1A8 1A10 1A12 1A15 1A17 2LEAB 2A0 2A2 2A4 2A6 2A8 2A17 1A1 1A3 1A5 1A7 1A9 1A11 1A13 1A14 1A16 n.c. 2A1 2A3 2A5 2A7 2A9 2A16 1CPAB 1CPBA GND GND GND GND VCC VCC GND GND GND GND VCC VCC GND GND GND GND GND VCC 1LEAB 6 5 2 1 4 3 1OEBA 1OEAB 2LEBA 1LEBA GND GND GND GND GND GND GND 2OEAB VCC VCC VCC AH J BD E G T U V W CF K M N R LP 2B14 2B15 2A15 2A14 2CPBA 2OEBA 2B13 2B12 2A12 2A13 2B11 2B10 2A10 2A11 Fig.1 Pin configuration. |
Số phần tương tự - 74ALVCH32501 |
|
Mô tả tương tự - 74ALVCH32501 |