công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC01-6 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Semtech Corporation

tên linh kiện LC01-6
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Capacitance TVS for High-Speed Telecommunication Systems
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEMTECH [Semtech Corporation]
Trang chủ  http://www.semtech.com
Logo SEMTECH - Semtech Corporation

LC01-6 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Semtech Corporation

  LC01-6 Datasheet HTML 1Page - Semtech Corporation LC01-6 Datasheet HTML 2Page - Semtech Corporation LC01-6 Datasheet HTML 3Page - Semtech Corporation LC01-6 Datasheet HTML 4Page - Semtech Corporation LC01-6 Datasheet HTML 5Page - Semtech Corporation LC01-6 Datasheet HTML 6Page - Semtech Corporation LC01-6 Datasheet HTML 7Page - Semtech Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
7
 2004 Semtech Corp.
www.semtech.com
PROTECTION PRODUCTS
LC01-6
Contact Information
Semtech Corporation
Protection Products Division
200 Flynn Rd., Camarillo, CA 93012
Phone: (805)498-2111 FAX (805)498-3804
Ordering Information
r
e
b
m
u
N
t
r
a
P
g
n
i
k
r
o
W
e
g
a
t
l
o
V
g
k
P
/
y
t
Qe
z
i
S
l
e
e
R
D
T
.
6
-
1
0
C
LV
6l
e
e
R
/
0
0
0
1h
c
n
I
3
1
T
D
T
.
6
-
1
0
C
L
)
1
(
V
6l
e
e
R
/
0
0
0
1h
c
n
I
3
1
6
-
1
0
C
LV
6e
b
u
T
/
6
4A
/
N
T
.
6
-
1
0
C
L
)
1
(
V
6e
b
u
T
/
6
4A
/
N
Note:
(1) Lead-Free Product
LC01-6
SC
YYWW PHIL
Marking
Note:
(1) yyww = Date Code


Số phần tương tự - LC01-6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
LC01-6 SEMTECH-LC01-6 Datasheet
202Kb / 7P
   Low Capacitance TVS for High-Speed Telecommunication Systems
LC01-6.TD SEMTECH-LC01-6.TD Datasheet
199Kb / 7P
   Low Capacitance TVS for High-Speed Telecommunication Systems
LC01-6TD SEMTECH-LC01-6TD Datasheet
202Kb / 7P
   Low Capacitance TVS for High-Speed Telecommunication Systems
LC01-6 SEMTECH-LC01-6_04 Datasheet
199Kb / 7P
   Low Capacitance TVS for High-Speed Telecommunication Systems
More results

Mô tả tương tự - LC01-6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
LC01-6 SEMTECH-LC01-6 Datasheet
202Kb / 7P
   Low Capacitance TVS for High-Speed Telecommunication Systems
LC01-6 SEMTECH-LC01-6_04 Datasheet
199Kb / 7P
   Low Capacitance TVS for High-Speed Telecommunication Systems
RCLAMP0534N SEMTECH-RCLAMP0534N Datasheet
142Kb / 7P
   Low Capacitance TVS for High-Speed Interfaces
LC03-6 SEMTECH-LC03-6_08 Datasheet
285Kb / 11P
   Low Capacitance TVS for High-Speed Data Interfaces
logo
TECH PUBLIC Electronics...
LC03-6 TECHPUBLIC-LC03-6 Datasheet
2Mb / 5P
   Low Capacitance TVS for High-Speed Date interfaces
logo
Semtech Corporation
LC03-6 SEMTECH-LC03-6_13 Datasheet
288Kb / 11P
   Low Capacitance TVS for High-Speed Data Interfaces
SL05 SEMTECH-SL05_04 Datasheet
158Kb / 7P
   Low Capacitance TVS Diode For High Speed Data Interfaces
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SRDA12-4 LEIDITECH-SRDA12-4 Datasheet
279Kb / 3P
   Low Capacitance TVS Diode Array For High Speed Interface
SRDA3.3-4 LEIDITECH-SRDA3.3-4_V01 Datasheet
278Kb / 3P
   Low Capacitance TVS Diode Array For High Speed Interface
logo
Littelfuse
SP03-6BTG LITTELFUSE-SP03-6BTG Datasheet
184Kb / 6P
   Low Capacitance TVS protection for high-speed data interfaces
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com