công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC13144 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC13144
Giải thích chi tiết về linh kiện  VHF- 2.0 GHz Low Noise Amplifier with Programmable Bias
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC13144 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Motorola, Inc

  MC13144 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC13144 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC13144 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC13144 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC13144 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC13144 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC13144 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC13144 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MC13144
7
MOTOROLA RF/IF DEVICE DATA
Figure 6. Ground Side View
E1
LNA In
VCC
LNA Out
MC13144D Rev 0
E2
NOTES: FR4 PCB, 1/32 inch.
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com
ARCHIVED BY FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. 2005


Số phần tương tự - MC13144

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC13142 MOTOROLA-MC13142 Datasheet
165Kb / 16P
   LOW POWER DC - 1.8 GHz LNA, MIXER and VCO
MC13142D MOTOROLA-MC13142D Datasheet
165Kb / 16P
   LOW POWER DC - 1.8 GHz LNA, MIXER and VCO
MC13143 MOTOROLA-MC13143 Datasheet
459Kb / 9P
   Ultra Low Power DC-2.4 GHz Linear Mixer
MC13143D MOTOROLA-MC13143D Datasheet
459Kb / 9P
   Ultra Low Power DC-2.4 GHz Linear Mixer
MC13145 MOTOROLA-MC13145 Datasheet
231Kb / 6P
   UHF Wideband Receiver Subsystem (LNA, Mixer, VCO, Prescaler, IF Subsystem, Coiless Detector)
More results

Mô tả tương tự - MC13144

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY67023-396LF SKYWORKS-SKY67023-396LF Datasheet
2Mb / 16P
   2.0 to 3.0 GHz High Linearity, Active Bias Low-Noise Amplifier
logo
Tyco Electronics
MAAM12031 MACOM-MAAM12031 Datasheet
241Kb / 4P
   Low Noise Amplifier 1.7 - 2.0 GHz
MAAM12032 MACOM-MAAM12032 Datasheet
116Kb / 3P
   Low Noise Amplifier 1.7 - 2.0 GHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAAM12031 MA-COM-MAAM12031 Datasheet
205Kb / 4P
   Low Noise Amplifier 1.7 - 2.0 GHz
logo
Tyco Electronics
MAAL-007673 MACOM-MAAL-007673 Datasheet
158Kb / 4P
   Low Noise Amplifier 1.7 - 2.0 GHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAAL-007673 MA-COM-MAAL-007673 Datasheet
136Kb / 4P
   Low Noise Amplifier 1.7 - 2.0 GHz
logo
List of Unclassifed Man...
PBA2 ETC2-PBA2 Datasheet
432Kb / 5P
   Programmable Gain and Bias Amplifier Low noise I/V amplifier
logo
Mimix Broadband
CMM1110 MIMIX-CMM1110 Datasheet
398Kb / 7P
   2.0-18.0 GHz GaAs MMIC Low Noise Amplifier
CMM1110-BD MIMIX-CMM1110-BD Datasheet
274Kb / 7P
   2.0-18.0 GHz GaAs MMIC Low Noise Amplifier
CMM4000-BD MIMIX-CMM4000-BD Datasheet
177Kb / 7P
   2.0-18.0 GHz GaAs MMIC Low Noise Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com