công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC13143 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC13143
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Power DC-2.4 GHz Linear Mixer
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC13143 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC13143 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC13143 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC13143 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC13143 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC13143 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC13143 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC13143 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC13143 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC13143 Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
MC13143
3
MOTOROLA RF/IF DEVICE DATA
25
–30
– 4.5
–1.0
13.2
0
15.5
0
0
0
0
MIXER LINEARITY CONTROL CURRENT, IMx Lin Cont (A)
RF INPUT POWER (dBm)
LO POWER (dBm)
RF FREQUENCY (GHz)
RF INPUT FREQUENCY (GHz)
Figure 2. Power Conversion Gain and
Supply Current versus Supply Voltage
Figure 3. Noise Figure and Gain
versus LO Power
Figure 4. Mixer Input Return Loss
versus RF Input Frequency
Figure 5. Power Conversion Gain and Supply
Current versus RF Input Power
Figure 6. Noise Figure and Gain
versus RF Frequency
Figure 7. IIP3, Gain, Supply Current
versus Mixer Linearity Control Current
–2.0
–4.0
–6.0
–8.0
–10
2.0
4.0
6.0
8.0
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0
13
12.8
12.6
12.4
12.2
12
11.8
–5.0
0
5.0
–3.0
–3.2
–3.4
–3.6
–3.8
–4.0
–4.2
–4.4
–5.0
–10
–15
–25
–20
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
– 5.5
– 6.5
– 7.5
– 8.5
8.0
6.0
4.0
2.0
0
– 20
– 10
0
10
14.5
13.5
12.5
11.5
10.5
–4.0
–5.0
–6.0
–7.0
–8.0
0.5
1.0
1.5
2.0
20
15
10
5.0
0
–5.0
–10
VS (Vdc)
V = 5.0 Vdc
fRF = 900 MHz
fLO = 950 MHz
PLO = 0 dBm
Test Circuit
VS = 5.0 Vdc
fRF = 900 MHz
fLO = 950 MHz
IIP3 (dBm)
GAIN(dB)
fRF = 900 MHz
fLO = 950 MHz
Test Circuit
IS(mA)
2.5
10–5
10–4
10–3
10–2
TYPICAL PERFORMANCE CURVES
ARCHIVED BY FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC. 2005


Số phần tương tự - MC13143

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC13142 MOTOROLA-MC13142 Datasheet
165Kb / 16P
   LOW POWER DC - 1.8 GHz LNA, MIXER and VCO
MC13142D MOTOROLA-MC13142D Datasheet
165Kb / 16P
   LOW POWER DC - 1.8 GHz LNA, MIXER and VCO
MC13144 MOTOROLA-MC13144 Datasheet
328Kb / 8P
   VHF- 2.0 GHz Low Noise Amplifier with Programmable Bias
MC13144D MOTOROLA-MC13144D Datasheet
328Kb / 8P
   VHF- 2.0 GHz Low Noise Amplifier with Programmable Bias
MC13145 MOTOROLA-MC13145 Datasheet
231Kb / 6P
   UHF Wideband Receiver Subsystem (LNA, Mixer, VCO, Prescaler, IF Subsystem, Coiless Detector)
More results

Mô tả tương tự - MC13143

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SJM Prewell. All Rights...
PM210 SJM-PM210 Datasheet
350Kb / 5P
   Ultra-linear Mixer
PM210 SJM-PM210_V01 Datasheet
447Kb / 9P
   Ultra-linear Mixer
PM213 SJM-PM213 Datasheet
416Kb / 7P
   Ultra-linear Mixer
PM485 SJM-PM485 Datasheet
454Kb / 12P
   Ultra-linear Mixer
logo
Fairchild Semiconductor
RMPA2456 FAIRCHILD-RMPA2456 Datasheet
935Kb / 8P
   2.4-2.5 GHz InGaP HBT Low Current Linear Power Amplifier
RMPA2458 FAIRCHILD-RMPA2458 Datasheet
944Kb / 8P
   2.4-2.5 GHz InGaP HBT Low Current Linear Power Amplifier
logo
Murata Manufacturing Co...
XDM2510HC MURATA-XDM2510HC Datasheet
931Kb / 16P
   2.4 GHz Ultra-low Power WirelessHART RF Transceiver Module
logo
Fairchild Semiconductor
RMPA2458_059 FAIRCHILD-RMPA2458_059 Datasheet
955Kb / 9P
   2.4-2.5 GHz InGaP HBT Low Current Linear Power Amplifier
logo
Tyco Electronics
MAAP-008015 MACOM-MAAP-008015 Datasheet
207Kb / 6P
   Linear Power Amplifier 2.4 - 2.5 GHz, 802.11b/g
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAAPSS0075 MA-COM-MAAPSS0075 Datasheet
179Kb / 6P
   Linear Power Amplifier 2.4 - 2.5 GHz, 802.11b/g
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com