công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC3374 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện MC3374
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage FM Narrowband Receiver
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC3374 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Motorola, Inc

  MC3374 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC3374 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC3374 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC3374 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC3374 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC3374 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC3374 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC3374 Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
MC3374
4
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
In. Freq.
L1
L2
C1
C2
C3
C4
CC1/CC3
CC2
CB
RD
10.7 MHz
6.8
µH
Short
2 – 82 pF
10 pF
120 pF
50 pF
1.0 nF
5.0 pF
0.1
µF
Open
45 MHz
0.68
µH
1.2
µH
5 – 25 pF
Open
30 pF
5.0 pF
1.0 nF
1.0 pF
1.0 nF
1.0 k
72 MHz
0.22
µH
0.22
µH
5 – 25 pF
Open
18 pF
3.0 pF
470 pF
1.0 pF
470 pF
1.0 k
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Figure 2. Recovered Audio versus Supply
VCC (V)
Figure 3. S+N, N versus Input
Figure 4. VREG versus Supply
Figure 5. Regulated Output and Recovered
Audio versus Temperature
Figure 6. Buffer Amplifier Gains
versus Temperature
60
50
40
30
20
10
0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
V22
V6
30
20
10
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
– 120 – 110
– 100 – 90
– 80
– 70
– 60
– 50
– 40
– 30
S+N
N
INPUT (dBm)
1200
1000
800
600
400
200
0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
VCC (V)
RL = 330
RL = ∞
RL = 990
1140
1120
1100
1080
1060
1040
1000
1020
– 50
– 25
0
25
50
75
100
125
18.0
17.5
17.0
16.5
16.0
15.5
15.0
14.5
V6
V17
4.01
3.99
3.97
3.95
3.93
3.91
– 50
– 25
0
25
50
75
100
125
3.03
2.98
2.93
2.88
2.83
2.78
Avab
Avdb
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


Số phần tương tự - MC3374

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC33742 MOTOROLA-MC33742 Datasheet
1Mb / 52P
   System Basis Chip (SBC) with Enhanced High-Speed CAN Transceiver
MC33742DW MOTOROLA-MC33742DW Datasheet
1Mb / 52P
   System Basis Chip (SBC) with Enhanced High-Speed CAN Transceiver
logo
Freescale Semiconductor...
MC33742DW FREESCALE-MC33742DW Datasheet
2Mb / 65P
   System Basis Chip (SBC) with Enhanced High-Speed CAN Transceiver
MC33742DW FREESCALE-MC33742DW Datasheet
1Mb / 70P
   System Basis Chip with Enhanced High Speed CAN Transceiver
logo
Motorola, Inc
MC33742DWR2 MOTOROLA-MC33742DWR2 Datasheet
1Mb / 52P
   System Basis Chip (SBC) with Enhanced High-Speed CAN Transceiver
More results

Mô tả tương tự - MC3374

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC3367 MOTOROLA-MC3367 Datasheet
499Kb / 9P
   LOW VOLTAGE FM NARROWBAND RECEIVER
MC3335 MOTOROLA-MC3335 Datasheet
118Kb / 6P
   Low Power Narrowband FM Receiver
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML13135 LANSDALE-ML13135 Datasheet
771Kb / 11P
   FM Communications Receiver; Dual Conversion Narrowband FM Receiver
logo
Ceramate Technical
CM5018 CERAMATE-CM5018 Datasheet
917Kb / 6P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
Motorola, Inc
MC3361 MOTOROLA-MC3361 Datasheet
156Kb / 6P
   LOW POWER NARROWBAND FM IF
MC3361B MOTOROLA-MC3361B Datasheet
209Kb / 8P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
Sanyo Semicon Device
LA8608V SANYO-LA8608V Datasheet
310Kb / 14P
   1.8 V Low-Voltage Narrowband FM-IF System
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML3371 LANSDALE-ML3371 Datasheet
1Mb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
ML3371 LANSDALE-ML3371_08 Datasheet
892Kb / 19P
   Low Power Narrowband FM IF
logo
National Semiconductor ...
LM1866 NSC-LM1866 Datasheet
257Kb / 7P
   LOW VOLTAGE AM/FM RECEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com