công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULN2803A bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ULN2803A
Giải thích chi tiết về linh kiện  DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ULN2803A bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button ULN2803A_09 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ULN2803A_09 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ULN2803A_09 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ULN2803A_09 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ULN2803A_09 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ULN2803A_09 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ULN2803A_09 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ULN2803A_09 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ULN2803A_09 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
ULN2803A
DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
SLRS049E − FEBRUARY1997 − REVISED JULY 2006
6
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
NOTES: A. The pulse generator has the following characteristics: PRR = 12.5 KHz, ZO = 50 Ω.
B. CL includes probe and jig capacitance.
C. VIH = 3 V
Figure 9. Latch-Up Test
Pulse
Generator
(see Note A)
Input
VS
163
CL = 15 pF
(see Note B)
Output
40
µs
<5 ns
<10 ns
90%
1.5 V
10%
10%
90%
1.5 V
VIH
(see Note C)
Input
Output
0
2 mH
VOH
Test Circuit
Voltage Waveforms


Số phần tương tự - ULN2803A_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ULN2803A TI-ULN2803A_06 Datasheet
353Kb / 11P
[Old version datasheet]   DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
More results

Mô tả tương tự - ULN2803A_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ULQ2003A TI-ULQ2003A Datasheet
143Kb / 9P
[Old version datasheet]   DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
logo
Sanyo Semicon Device
LB1287 SANYO-LB1287 Datasheet
76Kb / 3P
   Darlington Transistor Array
logo
Texas Instruments
ULN2803A TI-ULN2803A Datasheet
240Kb / 10P
[Old version datasheet]   DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
logo
List of Unclassifed Man...
FT5761M ETC1-FT5761M Datasheet
6Kb / 1P
   DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
logo
Texas Instruments
ULN2803A TI-ULN2803A_06 Datasheet
353Kb / 11P
[Old version datasheet]   DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
logo
Fujitsu Component Limit...
FT5763M FUJITSU-FT5763M Datasheet
132Kb / 2P
   SILICON DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
FT5754M FUJITSU-FT5754M Datasheet
135Kb / 2P
   SILICON DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
FT5764M FUJITSU-FT5764M Datasheet
130Kb / 2P
   SILICON DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
logo
Texas Instruments
ULN2803C TI-ULN2803C Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   ULN2803C Darlington Transistor Array
AUGUST 2022
logo
First Silicon Co., Ltd
FD62003AP FS-FD62003AP Datasheet
259Kb / 6P
   7 CIRCUIT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com