công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL16C2550RHBG4 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL16C2550RHBG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
Download  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL16C2550RHBG4 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TL16C2550RHBG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TL16C2550RHBG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TL16C2550RHBG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TL16C2550RHBG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL16C2550RHBG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL16C2550RHBG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL16C2550RHBG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL16C2550RHBG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL16C2550RHBG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 47 page
background image
www.ti.com
1
2
3
4
5
6
7
8
24
23
22
21
20
19
18
17
D6
D7
RXB
RXA
TXA
TXB
CSA
CSB
RESET
RTSA
INTA
INTB
A0
A1
A2
NC
RHB PACKAGE
(TOP VIEW)
NC − No internal connection
TL16C2550RHB
TL16C2550 Block Diagram
Crystal
OSC
Buffer
Data Bus
Interface
A2 − A0
D7 − D0
CSA
CSB
IOR
IOW
INTA
INTB
TXRDYA
TXRDYB
RXRDYA
RXRDYB
RESET
XTAL1
XTAL2
BAUD
Rate
Gen
16 Byte Tx FIFO
16 Byte Rx FIFO
Tx
Rx
UART Channel A
BAUD
Rate
Gen
16 Byte Tx FIFO
16 Byte Rx FIFO
Tx
Rx
UART Channel B
CTSA
OPA, DTRA
DSRA, RIA, CDA
RTSA
CTSB
OPB, DTRB
DSRB, RIB, CDB
RTSB
VCC
GND
TXA
RXA
TXB
RXB
UART Regs
UART Regs
TL16C2550
SLWS161D – JUNE 2005 – REVISED OCTOBER 2006
NOTE: The 32-pin RHB package does not provide access to DSRA, DSRB, RIA, RIB, CDA, CDB inputs, and OPA, OPB,
RXRDYA, RXRDYB, TXRDYA, TXRDYB, DTRA, DTRB outputs.
3
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - TL16C2550RHBG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL16C2550 TI-TL16C2550 Datasheet
417Kb / 34P
[Old version datasheet]   2.5-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
TL16C2550 TI1-TL16C2550 Datasheet
997Kb / 38P
[Old version datasheet]   1.8-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
TL16C2550-Q1 TI1-TL16C2550-Q1 Datasheet
997Kb / 38P
[Old version datasheet]   1.8-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
TL16C2550IPFB TI-TL16C2550IPFB Datasheet
417Kb / 34P
[Old version datasheet]   2.5-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
TL16C2550IPFBR TI-TL16C2550IPFBR Datasheet
417Kb / 34P
[Old version datasheet]   2.5-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
More results

Mô tả tương tự - TL16C2550RHBG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL16C2552 TI-TL16C2552 Datasheet
445Kb / 34P
[Old version datasheet]   1.8-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
TL16C2550-Q1 TI1-TL16C2550-Q1 Datasheet
997Kb / 38P
[Old version datasheet]   1.8-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
TL16C2552 TI1-TL16C2552_16 Datasheet
408Kb / 34P
[Old version datasheet]   1.8-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
TL16C2752 TI-TL16C2752 Datasheet
340Kb / 25P
[Old version datasheet]   1.8-V to 5-V DUAL UART WITH 64-BYTE FIFOS
TL16C2752 TI1-TL16C2752_16 Datasheet
393Kb / 26P
[Old version datasheet]   1.8-V to 5-V DUAL UART WITH 64-BYTE FIFOS
TL16C2550 TI-TL16C2550 Datasheet
417Kb / 34P
[Old version datasheet]   2.5-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
logo
NXP Semiconductors
SC16C550B PHILIPS-SC16C550B Datasheet
229Kb / 47P
   5 V, 3.3 V and 2.5 V UART with 16-byte FIFOs
Rev. 02-14 December 2004
SC16C550B NXP-SC16C550B Datasheet
239Kb / 48P
   5 V, 3.3 V and 2.5 V UART with 16-byte FIFOs
Rev. 05-1 October 2008
SC16C2550B PHILIPS-SC16C2550B_07 Datasheet
211Kb / 43P
   5 V, 3.3 V and 2.5 V dual UART, 5 Mbit/s (max.), with 16-byte FIFOs
Rev. 04-15 February 2007
SC16C2552B NXP-SC16C2552B Datasheet
188Kb / 38P
   5 V, 3.3 V and 2.5 V dual UART, 5 Mbit/s (max.), with 16-byte FIFOs
Rev. 03-12 February 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com