công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL16C2550IPFBR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL16C2550IPFBR
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
Download  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL16C2550IPFBR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button TL16C2550IPFBR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL16C2550IPFBR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL16C2550IPFBR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TL16C2550IPFBR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL16C2550IPFBR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL16C2550IPFBR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL16C2550IPFBR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL16C2550IPFBR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL16C2550IPFBR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 47 page
background image
www.ti.com
Receiver
Buffer
Register
Divisor
Latch (LS)
Divisor
Latch (MS)
Baud
Generator
Receiver
FIFO
Line
Status
Register
Transmitter
Holding
Register
Modem
Control
Register
Modem
Status
Register
Line
Control
Register
Transmitter
FIFO
Interrupt
Enable
Register
Interrupt
Identification
Register
FIFO
Control
Register
Select
and
Control
Logic
Interrupt
Control
Logic
S
e
l
e
c
t
Data
Bus
Buffer
RXA, B
TXA, B
CTSA, B
DTRA, B
DSRA, b
CDA,B
RIA, B
OPA, B
INTA, B
38, 23
34, 35
39, 20
40, 16
41, 21
32, 9
30, 29
7, 8
5,4
A0
28
D(7 −0)
3 −1
48−44
Internal
Data Bus
27
26
10
11
14
36
19
15
13
43
31
A1
A2
CSA
CSB
XTAL2
RESET
IOR
IOW
XTAL1
TXRDYA
RXRDYA
S
e
l
e
c
t
Receiver
Shift
Register
Receiver
Timing and
Control
Transmitter
Timing and
Control
Transmitter
Shift
Register
Modem
Control
Logic
8
42
17
VCC
GND
Power
Supply
RTSA, B
33, 22
Autoflow
Control
(AFE)
8
8
8
8
8
8
8
6
18
TXRDYB
RXRDYB
Crystal
OSC
Buffer
TL16C2550
SLWS161D – JUNE 2005 – REVISED OCTOBER 2006
A.
Pin numbers shown are for 48-pin TQFP PFB package.
Figure 5. Functional Block Diagram
8
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - TL16C2550IPFBR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL16C2550IPFBR TI-TL16C2550IPFBR Datasheet
417Kb / 34P
[Old version datasheet]   2.5-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
TL16C2550IPFBRQ1 TI1-TL16C2550IPFBRQ1 Datasheet
997Kb / 38P
[Old version datasheet]   1.8-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
More results

Mô tả tương tự - TL16C2550IPFBR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL16C2552 TI-TL16C2552 Datasheet
445Kb / 34P
[Old version datasheet]   1.8-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
TL16C2550-Q1 TI1-TL16C2550-Q1 Datasheet
997Kb / 38P
[Old version datasheet]   1.8-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
TL16C2552 TI1-TL16C2552_16 Datasheet
408Kb / 34P
[Old version datasheet]   1.8-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
TL16C2752 TI-TL16C2752 Datasheet
340Kb / 25P
[Old version datasheet]   1.8-V to 5-V DUAL UART WITH 64-BYTE FIFOS
TL16C2752 TI1-TL16C2752_16 Datasheet
393Kb / 26P
[Old version datasheet]   1.8-V to 5-V DUAL UART WITH 64-BYTE FIFOS
TL16C2550 TI-TL16C2550 Datasheet
417Kb / 34P
[Old version datasheet]   2.5-V to 5-V DUAL UART WITH 16-BYTE FIFOS
logo
NXP Semiconductors
SC16C550B PHILIPS-SC16C550B Datasheet
229Kb / 47P
   5 V, 3.3 V and 2.5 V UART with 16-byte FIFOs
Rev. 02-14 December 2004
SC16C550B NXP-SC16C550B Datasheet
239Kb / 48P
   5 V, 3.3 V and 2.5 V UART with 16-byte FIFOs
Rev. 05-1 October 2008
SC16C2550B PHILIPS-SC16C2550B_07 Datasheet
211Kb / 43P
   5 V, 3.3 V and 2.5 V dual UART, 5 Mbit/s (max.), with 16-byte FIFOs
Rev. 04-15 February 2007
SC16C2552B NXP-SC16C2552B Datasheet
188Kb / 38P
   5 V, 3.3 V and 2.5 V dual UART, 5 Mbit/s (max.), with 16-byte FIFOs
Rev. 03-12 February 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com