công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5V330DE4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS5V330DE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS5V330DE4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button TS5V330DE4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TS5V330DE4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS5V330DE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS5V330DE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS5V330DE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5V330DE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5V330DE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5V330DE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS5V330DE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 24 page
background image
OPERATING CHARACTERISTICS
0
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
1
10
100
1000
−7
−6
−5
−4
−3
−2
−1
Phase
Gain
Frequency − MHz
Phase at −3-dB Frequency, 35 Degrees
Gain −3 dB at 460 MHz
−0.01
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
−1.0
−0.9
−0.8
−0.7
−0.6
−0.5
−0.4
−0.3
−0.2
−0.1
0.0
VBIAS − V
Differential Phase
Differential Gain
Differential Phase at 0.714, 0.056 Degrees
Differential Gain at 0.714, −0.63%
TS5V330
www.ti.com .............................................................................................................................................................. SCDS164D – MAY 2004 – REVISED JUNE 2009
Figure 1. Gain/Phase vs Frequency
Figure 2. Differential Gain/Phase vs VBIAS
Copyright © 2004–2009, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Link(s): TS5V330


Số phần tương tự - TS5V330DE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5V330DE4 TI-TS5V330DE4 Datasheet
907Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
More results

Mô tả tương tự - TS5V330DE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3V330 TI-TS3V330_09 Datasheet
762Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
PI5V330 TGS-PI5V330 Datasheet
466Kb / 9P
   Quad SPDT Wide-Bandwidth Video Switch with Low On-state Resistance
logo
Texas Instruments
TS3V330 TI-TS3V330_10 Datasheet
762Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS5V330C TI1-TS5V330C Datasheet
847Kb / 22P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS5V330 TI-TS5V330 Datasheet
360Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON STATE RESISTANCE
TS5V330 TI-TS5V330_09 Datasheet
907Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS3V330 TI-TS3V330 Datasheet
382Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON STATE RESISTANCE
logo
Fairchild Semiconductor
FSAV330 FAIRCHILD-FSAV330 Datasheet
303Kb / 8P
   Low On Resistance Quad SPDT Wide Bandwidth Video Switch
logo
STMicroelectronics
STMAV340 STMICROELECTRONICS-STMAV340 Datasheet
1Mb / 21P
   Low ON Resistance Quad, SPDT, Wide-Bandwidth Video Switch
logo
Texas Instruments
TS3L100 TI-TS3L100_10 Datasheet
785Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH LAN SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com