công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5A23157DGSR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS5A23157DGSR
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL 10-廓 SPDT ANALOG SWITCH
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS5A23157DGSR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button TS5A23157DGSR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS5A23157DGSR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS5A23157DGSR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5A23157DGSR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5A23157DGSR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5A23157DGSR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS5A23157DGSR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS5A23157DGSR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS5A23157DGSR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
Frequency −Hz
0.0000
0.0002
0.0004
0.0006
0.0008
0.0010
0.0012
0.0014
0.0016
0.0018
0.0020
100
1000
10000
TA = 25°C
−100
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
0.1
1
10
100
1000
Frequency − MHz
Bandwidth
Off-Isolation
Crosstalk
TA = 25°C
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
−60
−40
−20
0
20
40
60
80
100
0
TA − Temperature − 5C
TS5A23157
www.ti.com ................................................................................................................................................................ SCDS165D – MAY 2004 – REVISED MAY 2008
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
Figure 7. Frequency Response (V+ = 3 V)
Figure 8. Total Harmonic Distortion (THD)
vs Frequency (V+ = 3 V)
Figure 9. Power-Supply Current vs Temperature
(V+ = 5 V)
Copyright © 2004–2008, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Link(s): TS5A23157


Số phần tương tự - TS5A23157DGSR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A23157DGSR TI-TS5A23157DGSR Datasheet
220Kb / 16P
[Old version datasheet]   SPDT ANALOG SWITCH
More results

Mô tả tương tự - TS5A23157DGSR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A23157 TI1-TS5A23157_14 Datasheet
1,003Kb / 25P
[Old version datasheet]   DUAL 10-廓 SPDT ANALOG SWITCH
TS5A23157 TI-TS5A23157_15 Datasheet
1,016Kb / 30P
[Old version datasheet]   TS5A23157 Dual 10-廓 SPDT Analog Switch
logo
Unisonic Technologies
U7SB3157 UTC-U7SB3157 Datasheet
198Kb / 7P
   10-廓 SPDT Analog Switch
logo
Texas Instruments
TS5A3157 TI1-TS5A3157_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   10-廓 SPDT ANALOG SWITCH
TS3A5018_101 TI-TS3A5018_101 Datasheet
830Kb / 29P
[Old version datasheet]   10-廓 QUAD SPDT ANALOG SWITCH
TS3A5018 TI-TS3A5018_10 Datasheet
700Kb / 27P
[Old version datasheet]   10-廓 QUAD SPDT ANALOG SWITCH
TS5A3157 TI-TS5A3157_15 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   TS5A3157 10-廓 SPDT Analog Switch
TS3A5018 TI1-TS3A5018_14 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   10-廓 QUAD SPDT ANALOG SWITCH
TS5A23157-Q1 TI1-TS5A23157-Q1_14 Datasheet
784Kb / 21P
[Old version datasheet]   DUAL 15-廓 SPDT ANALOG SWITCH
logo
Protek Devices
PA3535 PROTEC-PA3535 Datasheet
168Kb / 9P
   0.4廓 Dual SPDT Analog Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com