công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS2PCIE2212ZAHR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TS2PCIE2212ZAHR
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCI Express??SIGNAL SWITCH
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS2PCIE2212ZAHR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
www.ti.com
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
CL
(see Note A)
TEST CIRCUIT
S1
2
× VDD
Open
GND
RL
RL
tPZL
VOH − 0.3 V
VOLTAGE WAVEFORMS
ENABLE AND DISABLE TIMES
NOTES: A. CL includes probe and jig capacitance.
B. Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low, except when disabled by the output control.
Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high, except when disabled by the output control.
C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR
≤ 10 MHz, ZO = 50 Ω, tr ≤ 2.5 ns, tf ≤ 2.5 ns.
D. The outputs are measured one at a time, with one transition per measurement.
E. tPLZ and tPHZ are the same as tdis.
F. tPZL and tPZH are the same as ten.
50
VG1
VDD
DUT
50
VIN
50
VG2
VI
TEST
RL
S1
V
CL
VCC
VI
tPLZ/tPZL
1.8 V
± 0.1 V
2
× VDD
100
GND
No Load
0.3 V
Input Generator
Input Generator
VDD/2
VDD/2
VO
tPHZ/tPZH
1.8 V
± 0.1 V
GND
100
VDD
No Load
0.3 V
Output Control
(VIN)
VDD
VOH
VOL + 0.3 V
VOH
VOL
0 V
tPZH
tPLZ
tPHZ
Output
Waveform 2
S1 at GND
(see Note B)
Output
Waveform 1
S1 at 2 y VDD
(see Note B)
VOL
SA
CTRL
VDD/2
VDD/2
TS2PCIE2212
PCI Express™ SIGNAL SWITCH
SCDS209 – JUNE 2006
(Enable and Disable Times)
Figure 6. Test Circuit and Voltage Waveforms
6
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - TS2PCIE2212ZAHR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS2PCIE2212ZAHR TI-TS2PCIE2212ZAHR Datasheet
202Kb / 12P
[Old version datasheet]   PCI Express SIGNAL SWITCH
More results

Mô tả tương tự - TS2PCIE2212ZAHR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS2PCIE2212 TI-TS2PCIE2212 Datasheet
202Kb / 12P
[Old version datasheet]   PCI Express SIGNAL SWITCH
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
PEX8780 AVAGO-PEX8780 Datasheet
540Kb / 5P
   PCI Express Gen3 Switch
PEX8714 AVAGO-PEX8714 Datasheet
375Kb / 4P
   PCI Express Gen3 Switch
PEX8734 AVAGO-PEX8734 Datasheet
556Kb / 5P
   PCI Express Gen3 Switch
PEX8750 AVAGO-PEX8750 Datasheet
565Kb / 5P
   PCI Express Gen3 Switch
PEX8764 AVAGO-PEX8764 Datasheet
590Kb / 5P
   PCI Express Gen3 Switch
PEX8718 AVAGO-PEX8718 Datasheet
348Kb / 4P
   PCI Express Gen3 Switch
logo
Pericom Semiconductor C...
PI7C9X20508GPBNDE PERICOM-PI7C9X20508GPBNDE Datasheet
532Kb / 81P
   PCI EXPRESS PACKET SWITCH
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
PEX8796 AVAGO-PEX8796 Datasheet
570Kb / 5P
   PCI Express Gen3 Switch
logo
PLX Technology
PEX8524 PLX-PEX8524 Datasheet
859Kb / 4P
   Flexible & Versatile PCI Express Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com