công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3L100DRE4 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS3L100DRE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH LAN SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS3L100DRE4 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TS3L100DRE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3L100DRE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3L100DRE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3L100DRE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS3L100DRE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS3L100DRE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS3L100DRE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS3L100DRE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS3L100DRE4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 26 page
background image
TS3L100
QUAD SPDT WIDEBANDWIDTH LAN SWITCH
WITH LOW ONSTATE RESISTANCE
SCDS161A − MAY 2004 – REVISED OCTOBER 2004
10
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
Network Analyzer
(HP8753ES)
RL = 100 Ω
EXT TRIGGER
BIAS
P1
P2
DUT
YA
S
E
IA0
VE
VS
VCC
VBIAS
Figure 5. Test Circuit for Frequency Response (BW)
Frequency response is measured at the output of the ON channel. For example, when VS = 0, VE = 0, and YA is the
input, the output is measured at IA0. All unused analog I/O ports are left open.
HP8753ES setup
Average = 4
RBW = 3 kHz
VBIAS = 0.35 V
ST = 2 s
P1 = 0 dBM


Số phần tương tự - TS3L100DRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3L100DRE4 TI-TS3L100DRE4 Datasheet
476Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH LAN SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
More results

Mô tả tương tự - TS3L100DRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5L100 TI-TS5L100_10 Datasheet
928Kb / 28P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH LAN SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS3L100 TI-TS3L100 Datasheet
476Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH LAN SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS5L100 TI-TS5L100 Datasheet
506Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH LAN SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS3V330 TI-TS3V330_09 Datasheet
762Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
PI5V330 TGS-PI5V330 Datasheet
466Kb / 9P
   Quad SPDT Wide-Bandwidth Video Switch with Low On-state Resistance
logo
Texas Instruments
TS3V330 TI-TS3V330_10 Datasheet
762Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS5V330C TI1-TS5V330C Datasheet
847Kb / 22P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS5V330 TI-TS5V330_09 Datasheet
907Kb / 26P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON-STATE RESISTANCE
TS3V330 TI-TS3V330 Datasheet
382Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE-BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON STATE RESISTANCE
TS5V330 TI-TS5V330 Datasheet
360Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUAD SPDT WIDE BANDWIDTH VIDEO SWITCH WITH LOW ON STATE RESISTANCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com