công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM26480SQ-BF bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LM26480SQ-BF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Externally Programmable Dual High-Current Step-Down DC/DC and Dual Linear Regulators
Download  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM26480SQ-BF bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LM26480SQ-BF Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LM26480SQ-BF Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LM26480SQ-BF Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LM26480SQ-BF Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LM26480SQ-BF Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LM26480SQ-BF Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LM26480SQ-BF Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LM26480SQ-BF Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LM26480SQ-BF Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 30 page
background image
Typical Performance Characteristics — LDO
Output Voltage Change vs Temperature (LDO1)
V
IN = 3.6V, VOUT = 2.5V, 100 mA load
30040466
Output Voltage Change vs Temperature (LDO2)
V
IN = 3.6V, VOUT = 1.8V, 100 mA load
30040455
Load Transient
3.6 V
IN, 2.5VOUT, 0 – 150 mA load
30040437
Load Transient
3.6 V
IN, 2.5VOUT, 150–300 mA load
30040438
Line Transient (LDO1)
3.6 - 4.2 V
IN, 2.5 VOUT, 100 mA load
30040439
Line Transient (LDO2)
3.6 – 4.2 V
IN, 1.8VOUT, 150 mA load
30040440
www.national.com
8


Số phần tương tự - LM26480SQ-BF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM26480SQ-BF/NOPB TI1-LM26480SQ-BF/NOPB Datasheet
6Mb / 37P
[Old version datasheet]   LM26480 Externally Programmable Dual High-Current Step-Down DC/DC and Dual Linear Regulators
More results

Mô tả tương tự - LM26480SQ-BF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM26480 NSC-LM26480 Datasheet
2Mb / 30P
   Externally Programmable Dual High-Current Step-Down DC/DC and Dual Linear Regulators
logo
Texas Instruments
LM26480 TI-LM26480_15 Datasheet
6Mb / 42P
[Old version datasheet]   LM26480 Externally Programmable Dual High-Current Step-Down DC-DC and Dual Linear Regulators
LM26480SQ-AA_NOPB TI1-LM26480SQ-AA_NOPB Datasheet
6Mb / 37P
[Old version datasheet]   LM26480 Externally Programmable Dual High-Current Step-Down DC/DC and Dual Linear Regulators
LM26480-Q1 TI1-LM26480-Q1 Datasheet
6Mb / 39P
[Old version datasheet]   LM26480-Q1 Externally Programmable Dual High-Current Step-Down DC-DC and Dual Linear Regulators
LP3907 TI1-LP3907 Datasheet
3Mb / 58P
[Old version datasheet]   Dual High-Current Step-Down DC-DC and Dual Linear Regulator
LP3907-Q1 TI1-LP3907-Q1 Datasheet
3Mb / 53P
[Old version datasheet]   Dual High-Current Step-Down DC-DC And Dual Linear Regulator
LP8731-Q1 TI-LP8731-Q1_15 Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   LP8731-Q1 Dual High-Current Step-Down DC-DC And Dual Linear Regulators with I2C Interface
LP8731-Q1 TI1-LP8731-Q1 Datasheet
1Mb / 51P
[Old version datasheet]   LP8731-Q1 Dual High-Current Step-Down DC-DC And Dual Linear Regulators with I2C Interface
LP3906SQ-JXXI TI-LP3906SQ-JXXI Datasheet
3Mb / 47P
[Old version datasheet]   Dual High-Current Step-Down DC/DC and Dual Linear Regulator with I2C ompatible
logo
Intersil Corporation
LP3907 INTERSIL-LP3907 Datasheet
2Mb / 44P
   Dual High-Current Step-Down DC/DC and Dual Linear Regulator with I2C Compatible Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com