công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL064CDBRG4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL064CDBRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL064CDBRG4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TL064CDBRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL064CDBRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL064CDBRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL064CDBRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL064CDBRG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL064CDBRG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TL064CDBRG4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TL064CDBRG4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TL064CDBRG4 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 42 page
background image
TL061, TL061A, TL061B, TL062, TL062A
TL062B, TL064, TL064A, TL064B
LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS078J − NOVEMBER 1978 − REVISED SEPTEMBER 2004
11
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
Figure 4
0
0
|VCC±| − Supply Voltage − V
±2.5
±5
±7.5
±10
±12.5
±15
246
8
10
12
14
16
RL = 10 kΩ
TA = 25°C
See Figure 2
MAXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs
SUPPLY VOLTAGE
Figure 5
−75
0
TA − Free-Air Temperature − °C
±2.5
±5
±7.5
±10
±12.5
±15
−50
−25
0
25
50
75
100
125
VCC± = ±15 V
RL = 10 kΩ
See Figure 2
MAXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
Figure 6
See Figure 2
TA = 25°C
VCC± = ±15 V
0
100
RL − Load Resistance − Ω
1 k
10 k
±2.5
±5
±7.5
±10
±12.5
±15
200
400
700
2 k
4 k
7 k
MAXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs
LOAD RESISTANCE
VCC± = ±12 V
VCC± = ±5 V
f − Frequency − Hz
1 k
0
10 k
100 k
1 M
10 M
±2.5
±5
±7.5
±10
±12.5
±15
MAXIMUM PEAK OUTPUT VOLTAGE
vs
FREQUENCY
RL = 10 kΩ
TA = 25°C
See Figure 2
VCC
± = ±15 V
Figure 7
† Data at high and low temperatures are applicable only within the specified operating free-air temperature ranges of the various devices.


Số phần tương tự - TL064CDBRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL064CDBRG4 TI-TL064CDBRG4 Datasheet
1Mb / 42P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Mô tả tương tự - TL064CDBRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL061 TI-TL061 Datasheet
369Kb / 23P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL061 TI-TL061_09 Datasheet
1Mb / 42P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Motorola, Inc
MC35181 MOTOROLA-MC35181 Datasheet
417Kb / 9P
   LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
ON Semiconductor
LF441C ONSEMI-LF441C Datasheet
209Kb / 10P
   LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
1996 Rev 0
logo
Motorola, Inc
TL062 MOTOROLA-TL062 Datasheet
207Kb / 12P
   LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
TL061 TI1-TL061 Datasheet
2Mb / 52P
[Old version datasheet]   Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers
TL061 TI-TL061_06 Datasheet
975Kb / 39P
[Old version datasheet]   LOW-POWER JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
ON Semiconductor
TL062 ONSEMI-TL062 Datasheet
207Kb / 12P
   LOW POWER JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
1996 REV 5
logo
Texas Instruments
TL061 TI-TL061_V01 Datasheet
2Mb / 52P
[Old version datasheet]   TL06xx Low-Power JFET-Input Operational Amplifiers
logo
ON Semiconductor
TL071C ONSEMI-TL071C Datasheet
169Kb / 8P
   LOW NOISE, JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
1997 REV 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com