công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC547C-BP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện BC547C-BP
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon Amplifier Transistor 625mW
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

BC547C-BP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Micro Commercial Components

  BC547C-BP Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components BC547C-BP Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components BC547C-BP Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components BC547C-BP Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components BC547C-BP Datasheet HTML 5Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
MCC
BC546 thru BC548C
BC547/BC548
Figure 7. DC Current Gain
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 8. “On” Voltage
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
0.8
1.0
0.6
0.2
0.4
1.0
2.0
0.1
1.0
10
100
0.2
0.2
0.5
0.2
1.0
10
200
TA = 25°C
VBE(sat) @ IC/IB = 10
VCE(sat) @ IC/IB = 10
VBE @ VCE = 5.0 V
Figure 9. Collector Saturation Region
IB, BASE CURRENT (mA)
Figure 10. Base–Emitter Temperature Coefficient
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
-1.0
1.2
1.6
2.0
0.02
1.0
10
0
20
0.1
0.4
0.8
0.2
2.0
10
200
1.0
TA = 25°C
200 mA
50 mA
IC =
10 mA
VCE = 5 V
TA = 25°C
0
0.5
2.0
5.0
20
50
100
0.05
0.2
0.5
2.0
5.0
100 mA
20 mA
-1.4
-1.8
-2.2
-2.6
-3.0
0.5
5.0
20
50
100
-55°C to 125°C
θVB for VBE
BC546
Figure 11. Capacitance
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
40
Figure 12. Current–Gain – Bandwidth Product
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
0.1 0.2
1.0
50
2.0
2.0
10
100
100
200
500
50
20
20
10
6.0
4.0
1.0
10
50 100
5.0
VCE = 5 V
TA = 25°C
0.5
5.0
20
TA = 25°C
Cob
Cib
Revision: 7
2008/11/05
TM
Micro Commercial Components
www.mccsemi.com
4 of 5


Số phần tương tự - BC547C-BP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
BC547C MOTOROLA-BC547C Datasheet
193Kb / 6P
   Amplifier Transistors
logo
Pan Jit International I...
BC547C PANJIT-BC547C Datasheet
160Kb / 5P
   NPN GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
Diotec Semiconductor
BC547C DIOTEC-BC547C Datasheet
148Kb / 2P
   General Purpose NPN Transistors
logo
ON Semiconductor
BC547C ONSEMI-BC547C Datasheet
140Kb / 6P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
1996 REV 1
logo
STMicroelectronics
BC547C STMICROELECTRONICS-BC547C Datasheet
53Kb / 4P
   SMALL SIGNAL NPN TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - BC547C-BP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
BC546A MCC-BC546A_13 Datasheet
341Kb / 5P
   NPN Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC546B MCC-BC546B Datasheet
1Mb / 4P
   NPN Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC546A MCC-BC546A Datasheet
301Kb / 5P
   NPN Silicon Amplifier Transistor 625mW
2N5401 MCC-2N5401_14 Datasheet
437Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC556 MCC-BC556 Datasheet
690Kb / 4P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
2N5401 MCC-2N5401 Datasheet
281Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC556 MCC-BC556_11 Datasheet
294Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC556A MCC-BC556A Datasheet
385Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC557C-AP MCC-BC557C-AP Datasheet
328Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
MPSA42 MCC-MPSA42_08 Datasheet
133Kb / 4P
   NPN Silicon High Voltage Transistor 625mW
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com