công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC327-16 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện BC327-16
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP Plastic-Encapsulate Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

BC327-16 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  BC327-16 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components BC327-16 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components BC327-16 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
MCC
Revision: 6
2008/08/27
TM
Micro Commercial Components
www.mccsemi.com
2 of 3


Số phần tương tự - BC327-16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
BC327-16 MOTOROLA-BC327-16 Datasheet
160Kb / 4P
   Amplifier Transistors(PNP)
logo
NXP Semiconductors
BC327-16 PHILIPS-BC327-16 Datasheet
242Kb / 19P
   45 V, 500 mA PNP general-purpose transistors
Rev. 06-17 November 2009
BC327-16 PHILIPS-BC327-16 Datasheet
47Kb / 8P
   PNP general purpose transistor
1999 Apr 15
logo
Siemens Semiconductor G...
BC327-16 SIEMENS-BC327-16 Datasheet
143Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistors (High current gain High collector current Low collector-emitter saturation voltage)
logo
Diotec Semiconductor
BC327-16 DIOTEC-BC327-16 Datasheet
143Kb / 2P
   Si-Epitaxial PlanarTransistors
More results

Mô tả tương tự - BC327-16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TECH PUBLIC Electronics...
TPMMDT3906 TECHPUBLIC-TPMMDT3906 Datasheet
7Mb / 4P
   PNPPNP Plastic-Encapsulate Transistors
MMDT5401 TECHPUBLIC-MMDT5401 Datasheet
1Mb / 4P
   PNPPNP Plastic-Encapsulate Transistors
MMDT2907A TECHPUBLIC-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   PNPPNP Plastic-Encapsulate Transistors
TPMMDT5401 TECHPUBLIC-TPMMDT5401 Datasheet
1Mb / 4P
   PNPPNP Plastic-Encapsulate Transistors
TPMMDT2907A TECHPUBLIC-TPMMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   PNPPNP Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
MPSW51A MCC-MPSW51A Datasheet
374Kb / 3P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
MCP718 MCC-MCP718 Datasheet
595Kb / 5P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
MC818B MCC-MC818B Datasheet
514Kb / 4P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
KTA1270-O MCC-KTA1270-O Datasheet
323Kb / 2P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jinan Jing Heng Electro...
BC807 JINGHENG-BC807 Datasheet
1Mb / 5P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
BC856BM MCC-BC856BM Datasheet
523Kb / 4P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com