công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16245DLRG4 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74ALVCH16245DLRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

74ALVCH16245DLRG4 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  74ALVCH16245DLRG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments 74ALVCH16245DLRG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 74ALVCH16245DLRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 74ALVCH16245DLRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74ALVCH16245DLRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74ALVCH16245DLRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74ALVCH16245DLRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74ALVCH16245DLRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74ALVCH16245DLRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
www.ti.com
GQL OR ZQL PACKAGE
(TOP VIEW)
J
H
G
F
E
D
C
B
A
2
1
3 4
6
5
K
GRD OR ZRD PACKAGE
(TOP VIEW)
J
H
G
F
E
D
C
B
A
2
1
3
4
6
5
SN74ALVCH16245
16-BIT BUS TRANSCEIVER
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCES015L – JULY 1995 – REVISED NOVEMBER 2005
ORDERING INFORMATION
TA
PACKAGE(1)
ORDERABLE PART NUMBER
TOP-SIDE MARKING
FBGA – GRD
SN74ALVCH16245GRDR
Tape and reel
VH245
FBGA – ZRD (Pb-free)
SN74ALVCH16245ZRDR
Tube
SN74ALVCH16245DL
SSOP – DL
ALVCH16245
Tape and reel
SN74ALVCH16245DLR
SN74ALVCH16245DGGR
–40
°C to 85°C
TSSOP – DGG
Tape and reel
ALVCH16245
74ALVCH16245DGGRG4
SN74ALVCH16245DGVR
TVSOP – DGV
Tape and reel
VH245
74ALVCH16245DGVRE4
VFBGA – GQL
SN74ALVCH16245KR
Tape and reel
VH245
VFBGA – ZQL (Pb-free)
74ALVCH16245ZQLR
(1)
Package drawings, standard packing quantities, thermal data, symbolization, and PCB design guidelines are available at
www.ti.com/sc/package.
TERMINAL ASSIGNMENTS(1)
(56-Ball GQL/ZQL Package)
1
2
3
4
5
6
A
1DIR
NC
NC
NC
NC
1OE
B
1B2
1B1
GND
GND
1A1
1A2
C
1B4
1B3
VCC
VCC
1A3
1A4
D
1B6
1B5
GND
GND
1A5
1A6
E
1B8
1B7
1A7
1A8
F
2B1
2B2
2A2
2A1
G
2B3
2B4
GND
GND
2A4
2A3
H
2B5
2B6
VCC
VCC
2A6
2A5
J
2B7
2B8
GND
GND
2A8
2A7
XXX
K
2DIR
NC
NC
NC
NC
2OE
XXX
XXX
(1)
NC – No internal connection
TERMINAL ASSIGNMENTS (1)
(54-Ball GRD/ZRD Package)
1
2
3
4
5
6
A
1B1
NC
1DIR
1OE
NC
1A1
B
1B3
1B2
NC
NC
1A2
1A3
C
1B5
1B4
VCC
VCC
1A4
1A5
D
1B7
1B6
GND
GND
1A6
1A7
E
2B1
1B8
GND
GND
1A8
2A1
F
2B3
2B2
GND
GND
2A2
2A3
G
2B5
2B4
VCC
VCC
2A4
2A5
H
2B7
2B6
NC
NC
2A6
2A7
J
2B8
NC
2DIR
2OE
NC
2A8
(1)
NC – No internal connection
2


Số phần tương tự - 74ALVCH16245DLRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74ALVCH16245DLRG4 TI-74ALVCH16245DLRG4 Datasheet
465Kb / 17P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16245DLRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74LVC16245A TI-SN74LVC16245A Datasheet
473Kb / 14P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVC16245 TI1-SN74ALVC16245_13 Datasheet
203Kb / 10P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVC16245 TI1-SN74LVC16245 Datasheet
161Kb / 9P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVCHR16245A TI1-SN74LVCHR16245A_16 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   16-Bit Bus Transceiver With 3-State Outputs
SN74LVCR162245 TI-SN74LVCR162245_06 Datasheet
308Kb / 12P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVCZ16245A TI-SN74LVCZ16245A Datasheet
190Kb / 11P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16245-EP TI1-SN74ALVCH16245-EP Datasheet
292Kb / 11P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16245 TI-SN74ALVCH16245 Datasheet
465Kb / 17P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AVC16245 TI-SN74AVC16245 Datasheet
169Kb / 11P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
CABT16245AMDLREP TI1-CABT16245AMDLREP Datasheet
548Kb / 11P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LVCH16245A TI-SN74LVCH16245A_06 Datasheet
464Kb / 17P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com