công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHCT126PWRG4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74AHCT126PWRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74AHCT126PWRG4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AHCT126PWRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHCT126PWRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHCT126PWRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74AHCT126PWRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74AHCT126PWRG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74AHCT126PWRG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74AHCT126PWRG4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74AHCT126PWRG4 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments SN74AHCT126PWRG4 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 20 page
background image
MECHANICAL DATA
MSSO002E – JANUARY 1995 – REVISED DECEMBER 2001
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
DB (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE
4040065 /E 12/01
28 PINS SHOWN
Gage Plane
8,20
7,40
0,55
0,95
0,25
38
12,90
12,30
28
10,50
24
8,50
Seating Plane
9,90
7,90
30
10,50
9,90
0,38
5,60
5,00
15
0,22
14
A
28
1
20
16
6,50
6,50
14
0,05 MIN
5,90
5,90
DIM
A MAX
A MIN
PINS **
2,00 MAX
6,90
7,50
0,65
M
0,15
0
°–8°
0,10
0,09
0,25
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-150


Số phần tương tự - SN74AHCT126PWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHCT126PWRG4 TI-SN74AHCT126PWRG4 Datasheet
556Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74AHCT126PWRG4 TI-SN74AHCT126PWRG4 Datasheet
715Kb / 20P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74AHCT126PWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54CH126 TI-SN54CH126 Datasheet
636Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54HC126 TI-SN54HC126_08 Datasheet
636Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Potato Semiconductor Co...
PO74G125A POTATO-PO74G125A_14 Datasheet
1Mb / 5P
   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Texas Instruments
SN54ABT125 TI1-SN54ABT125_15 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHCT125 TI-SN54AHCT125_08 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHC126 TI-SN54AHC126_08 Datasheet
577Kb / 18P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54BCT125A TI-SN54BCT125A Datasheet
491Kb / 14P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54LV125A TI-SN54LV125A_10 Datasheet
779Kb / 21P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LV126A TI-SN74LV126A Datasheet
345Kb / 14P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3 STATE OUTPUTS
SN54AHCT125 TI-SN54AHCT125_07 Datasheet
926Kb / 20P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LV126A TI-SN74LV126A_07 Datasheet
395Kb / 17P
[Old version datasheet]   QUADRUPLE BUS BUFFER GATES WITH 3 STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com