công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYT56AGP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Gulf Semiconductor

tên linh kiện BYT56AGP
Giải thích chi tiết về linh kiện  SINTERED GLASS JUNCTION FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 3.0A
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GULFSEMI [Gulf Semiconductor]
Trang chủ  http://www.gulfsemi.com
Logo GULFSEMI - Gulf Semiconductor

BYT56AGP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Gulf Semiconductor

  BYT56AGP Datasheet HTML 1Page - Gulf Semiconductor BYT56AGP Datasheet HTML 2Page - Gulf Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES BYT56AGP THRU BYT56MGP
1
1 Rev.A1
www.gulfsemi.com


Số phần tương tự - BYT56AGP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYT56A VISHAY-BYT56A Datasheet
42Kb / 4P
   Fast Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BYT56A BILIN-BYT56A Datasheet
92Kb / 2P
   HIGH EFFICIENCY ECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
BYT56A VISHAY-BYT56A Datasheet
124Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.6, 13-Apr-05
logo
EIC discrete Semiconduc...
BYT56A EIC-BYT56A Datasheet
44Kb / 2P
   FAST RECOVERY RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
BYT56A VISHAY-BYT56A Datasheet
103Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 30-Jul-10
More results

Mô tả tương tự - BYT56AGP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gulf Semiconductor
RGP25A GULFSEMI-RGP25A Datasheet
137Kb / 2P
   SINTERED GLASS JUNCTION FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 3.0A
RGP30A GULFSEMI-RGP30A Datasheet
134Kb / 2P
   SINTERED GLASS JUNCTION FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 3.0A
GUF30A GULFSEMI-GUF30A Datasheet
126Kb / 2P
   SINTERED GLASS JUNCTION FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 3.0A
GP30A GULFSEMI-GP30A Datasheet
139Kb / 2P
   SINTERED GLASS JUNCTION PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 3.0A
BYW96D GULFSEMI-BYW96D Datasheet
120Kb / 2P
   SINTERED GLASS JUNCTION FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:800 TO 1000V CURRENT: 3.0A
GUFB30M GULFSEMI-GUFB30M Datasheet
81Kb / 2P
   SINTERED GLASS JUNCTION PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE: 1000V CURRENT: 3.0A
BYM36AGP GULFSEMI-BYM36AGP Datasheet
79Kb / 2P
   SINTERED GLASS JUNCTION FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE竊?00V to 1000V CURRENT: 3.0A
GUF20A GULFSEMI-GUF20A Datasheet
79Kb / 2P
   SINTERED GLASS JUNCTION FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 2.0A
RU3JGF GULFSEMI-RU3JGF Datasheet
143Kb / 2P
   SINTERED GLASS JUNCTION FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 1.5A
RGP15A GULFSEMI-RGP15A Datasheet
135Kb / 2P
   SINTERED GLASS JUNCTION FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 1.5A
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com