công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5399-E bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Gulf Semiconductor

tên linh kiện 1N5399-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE: 1000V CURRENT: 1.5A
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GULFSEMI [Gulf Semiconductor]
Trang chủ  http://www.gulfsemi.com
Logo GULFSEMI - Gulf Semiconductor

1N5399-E bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Gulf Semiconductor

  1N5399-E Datasheet HTML 1Page - Gulf Semiconductor 1N5399-E Datasheet HTML 2Page - Gulf Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES 1N5399-E
Rev.A1
www.gulfsemi.com


Số phần tương tự - 1N5399-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Comchip Technology
1N5399-G COMCHIP-1N5399-G Datasheet
57Kb / 2P
   Axial Silastic Guard Junction Standard Rectifier
logo
Frontier Electronics.
1N5399-LFR FRONTIER-1N5399-LFR Datasheet
121Kb / 2P
   1.5A GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER
logo
Won-Top Electronics
1N5399-T3 WTE-1N5399-T3 Datasheet
45Kb / 3P
   1.5A SILICON RECTIFIER
1N5399-T3 WTE-1N5399-T3 Datasheet
54Kb / 4P
   1.5A STANDARD DIODE
1N5399-TB WTE-1N5399-TB Datasheet
45Kb / 3P
   1.5A SILICON RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N5399-E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gulf Semiconductor
1N5391 GULFSEMI-1N5391 Datasheet
93Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE: 50 to 1000V CURRENT: 1.5A
RL151 GULFSEMI-RL151 Datasheet
678Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 1.5A
1N4007-E GULFSEMI-1N4007-E Datasheet
82Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE: 1000V CURRENT: 1.0A
logo
Leshan Radio Company
RL151 LRC-RL151_11 Datasheet
304Kb / 11P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.5A
logo
Gulf Semiconductor
P600A GULFSEMI-P600A Datasheet
180Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 6.0A
RL101 GULFSEMI-RL101 Datasheet
745Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
RL201 GULFSEMI-RL201 Datasheet
609Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT; 2.0A
1N4001 GULFSEMI-1N4001 Datasheet
102Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE: 50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
1N4001E GULFSEMI-1N4001E Datasheet
86Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
1N5400 GULFSEMI-1N5400 Datasheet
163Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT:3.0A
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com