công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4004G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Gulf Semiconductor

tên linh kiện 1N4004G
Giải thích chi tiết về linh kiện  GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIERVOLTAGE: 50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GULFSEMI [Gulf Semiconductor]
Trang chủ  http://www.gulfsemi.com
Logo GULFSEMI - Gulf Semiconductor

1N4004G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Gulf Semiconductor

  1N4004G Datasheet HTML 1Page - Gulf Semiconductor 1N4004G Datasheet HTML 2Page - Gulf Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES 1N4001G THRU 1N4007G
1
1 Rev.A1
www.gulfsemi.com


Số phần tương tự - 1N4004G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Diotech Company.
1N4004G DIOTECH-1N4004G Datasheet
826Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE SILICON RECTIFIER
logo
NXP Semiconductors
1N4004G PHILIPS-1N4004G Datasheet
40Kb / 5P
   Rectifiers(Rugged glass package, using a high temperature alloyed construction)
1996 May 24
logo
Microdiode Electronics ...
1N4004G CHENDA-1N4004G Datasheet
667Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED GENERAL PURPOSE RECTIFIER
logo
Leshan Radio Company
1N4004G LRC-1N4004G Datasheet
51Kb / 2P
   1A GENERAL PURPOSE GPP DIODES
1N4004G LRC-1N4004G Datasheet
186Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1200V Forward Current 1.0A
More results

Mô tả tương tự - 1N4004G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gulf Semiconductor
GPP1A GULFSEMI-GPP1A Datasheet
84Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER VOLTAGE: 50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
1F1G GULFSEMI-1F1G Datasheet
146Kb / 2P
   FAST RECOVERY GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER VOLTAGE: 50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
1U1G GULFSEMI-1U1G Datasheet
88Kb / 2P
   FULTRAFAST EFFICIENT GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER VOLTAGE: 50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
1N4007G-1 GULFSEMI-1N4007G-1 Datasheet
91Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER VOLTAGE: 1000V CURRENT: 1.0A
1G1 GULFSEMI-1G1 Datasheet
638Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE50 TO 1000V CURRENT 1.0A
G6A GULFSEMI-G6A Datasheet
835Kb / 2P
   MINIATURE GLASS PASSIVATED RECTIFIER VOLTAGE: 50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
logo
Leshan Radio Company
RGP10MA LRC-RGP10MA Datasheet
176Kb / 7P
   Glass Passivated Junction Fast Switching Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
SOD4007T-SH LRC-SOD4007T-SH Datasheet
310Kb / 11P
   Surface Mount Glass Passivated Junction Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
SOD4001T-SH LRC-SOD4001T-SH Datasheet
310Kb / 11P
   Surface Mount Glass Passivated Junction Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
FMAF407 LRC-FMAF407 Datasheet
223Kb / 9P
   Surface Mount Glass Passivated Junction Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com