công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4007 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Gulf Semiconductor

tên linh kiện 1N4007
Giải thích chi tiết về linh kiện  GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE: 50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GULFSEMI [Gulf Semiconductor]
Trang chủ  http://www.gulfsemi.com
Logo GULFSEMI - Gulf Semiconductor

1N4007 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Gulf Semiconductor

  1N4007 Datasheet HTML 1Page - Gulf Semiconductor 1N4007 Datasheet HTML 2Page - Gulf Semiconductor 1N4007 Datasheet HTML 3Page - Gulf Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES 1N4001 THRU 1N4007
Rev.A6
www.gulfsemi.com
0
10
20
Fig. 7 — Maximum Non-Repetitive Peak Forward Surge Current
(0.5ms~
~10ms)
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Temperature(
10ms
5.0ms
2.0ms
1.0ms
0.5ms
0A
10A
120A
110A
100A
40A
50A
70A
90A
80A
60A
30A
20A


Số phần tương tự - 1N4007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1N4007 PANJIT-1N4007 Datasheet
53Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.0 Ampere)
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
1N4007 WILLAS-1N4007 Datasheet
357Kb / 3P
   1.0A AXIAL SILICON RECTIFIERS-50V-1000V DO-41 PACKAGE
logo
Diodes Incorporated
1N4007 DIODES-1N4007 Datasheet
55Kb / 3P
   1.0A RECTIFIER
DS28002 Rev. 8 - 2
logo
Pan Jit International I...
1N4007 PANJIT-1N4007 Datasheet
96Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIERS
logo
Guangdong Kexin Industr...
1N4007 KEXIN-1N4007 Datasheet
553Kb / 2P
   Rectifier Diodes
More results

Mô tả tương tự - 1N4007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Gulf Semiconductor
RL101 GULFSEMI-RL101 Datasheet
745Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
1N4001E GULFSEMI-1N4001E Datasheet
86Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
1N4007-E GULFSEMI-1N4007-E Datasheet
82Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE: 1000V CURRENT: 1.0A
P600A GULFSEMI-P600A Datasheet
180Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 6.0A
RL201 GULFSEMI-RL201 Datasheet
609Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT; 2.0A
1N5391 GULFSEMI-1N5391 Datasheet
93Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE: 50 to 1000V CURRENT: 1.5A
logo
Leshan Radio Company
1A7 LRC-1A7_12 Datasheet
189Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
logo
Gulf Semiconductor
RL151 GULFSEMI-RL151 Datasheet
678Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 1.5A
1N5400 GULFSEMI-1N5400 Datasheet
163Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT:3.0A
1N4942 GULFSEMI-1N4942 Datasheet
136Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com