công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N02L83W2AT5I bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện N02L83W2AT5I
Giải thích chi tiết về linh kiện  2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K 횞 8 bit
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

N02L83W2AT5I bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button N02L83W2AT5I Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor N02L83W2AT5I Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor N02L83W2AT5I Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor N02L83W2AT5I Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor N02L83W2AT5I Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor N02L83W2AT5I Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor N02L83W2AT5I Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor N02L83W2AT5I Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor N02L83W2AT5I Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Rev. 8 | Page 9 of 10 | www.onsemi.com
N02L83W2A
32-Lead STSOP-I Package (N32)
Note:
1. All dimensions in millimeters
2. Package dimensions exclude molding flash
13.40±0.20
8.0±0.10
SEE DETAIL B
1.10±0.15
11.80±0.10
0.27
0.17
0.50mm REF
DETAIL B
0.80mm REF
0o-8o
0.20
0.00


Số phần tương tự - N02L83W2AT5I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N02L083WC2A NANOAMP-N02L083WC2A Datasheet
223Kb / 10P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K x 8 bit
N02L083WC2AN NANOAMP-N02L083WC2AN Datasheet
223Kb / 10P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K x 8 bit
N02L083WC2AN2 NANOAMP-N02L083WC2AN2 Datasheet
223Kb / 10P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K x 8 bit
N02L083WC2AT NANOAMP-N02L083WC2AT Datasheet
223Kb / 10P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K x 8 bit
N02L083WC2AT2 NANOAMP-N02L083WC2AT2 Datasheet
223Kb / 10P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K x 8 bit
More results

Mô tả tương tự - N02L83W2AT5I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N02L083WC2A NANOAMP-N02L083WC2A Datasheet
223Kb / 10P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K x 8 bit
N02L163WC2A NANOAMP-N02L163WC2A Datasheet
264Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 16 bit
logo
ON Semiconductor
N02L63W2A ONSEMI-N02L63W2A Datasheet
659Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
N02L63W3A ONSEMI-N02L63W3A Datasheet
664Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 16bit
July 2008 - Rev. 15
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N04L163WC2A NANOAMP-N04L163WC2A Datasheet
265Kb / 11P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K 횞 16 bit
logo
ON Semiconductor
N04L63W1A ONSEMI-N04L63W1A Datasheet
196Kb / 10P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 13
N04L63W2A ONSEMI-N04L63W2A Datasheet
197Kb / 10P
   4Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 256K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 10
N02L6181A ONSEMI-N02L6181A Datasheet
636Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128Kx16 bit
July 2008 - Rev. 4
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N02L1618C1A NANOAMP-N02L1618C1A Datasheet
261Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128Kx16 bit
N02L163WN1A NANOAMP-N02L163WN1A Datasheet
272Kb / 11P
   2Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com