công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

N01L63W2AB25I bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện N01L63W2AB25I
Giải thích chi tiết về linh kiện  1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 64K 횞 16 bit
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

N01L63W2AB25I bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button N01L63W2AB25I Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor N01L63W2AB25I Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor N01L63W2AB25I Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor N01L63W2AB25I Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor N01L63W2AB25I Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor N01L63W2AB25I Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor N01L63W2AB25I Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor N01L63W2AB25I Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor N01L63W2AB25I Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Rev.
9 | Page 9 of 10 | www.onsemi.com
N01L63W2A
Ball Grid Array Package
Dimensions (mm)
DE
e = 0.75
BALL
MATRIX
TYPE
SD
SE
J
K
6±0.10
8±0.10
0.375
0.375
1.125
1.375
FULL
SIDE VIEW
TOP VIEW
BOTTOM VIEW
E
D
A1 BALL PAD
CORNER (3)
1.24±0.10
0.28±0.05
0.15
0.05
Z
Z
1. 0.35±0.05 DIA.
1. DIMENSION IS MEASURED AT THE
MAXIMUM SOLDER BALL DIAMETER.
PARALLEL TO PRIMARY Z.
2. PRIMARY DATUM Z AND SEATING
PLANE ARE DEFINED BY THE
SPHERICAL CROWNS OF THE
SOLDER BALLS.
3. A1 BALL PAD CORNER I.D. TO BE
MARKED BY INK.
2. SEATING PLANE - Z
SD
SE
e
K TYP
J TYP
e
A1 BALL PAD
CORNER


Số phần tương tự - N01L63W2AB25I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
N01L63W3A ONSEMI-N01L63W3A Datasheet
647Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 64K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
N01L63W3AB25I ONSEMI-N01L63W3AB25I Datasheet
647Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 64K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
N01L63W3AB25IT ONSEMI-N01L63W3AB25IT Datasheet
647Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 64K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
N01L63W3AB5I ONSEMI-N01L63W3AB5I Datasheet
647Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 64K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
N01L63W3AB5IT ONSEMI-N01L63W3AB5IT Datasheet
647Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 64K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - N01L63W2AB25I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
N01L63W3A ONSEMI-N01L63W3A Datasheet
647Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 64K 횞 16 bit
July 2008 - Rev. 9
N01L83W2A ONSEMI-N01L83W2A Datasheet
527Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 128K 횞 8 bit
July 2008 - Rev. 10
N01L6183A ONSEMI-N01L6183A Datasheet
1Mb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
July 2008 - Rev. 8
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N01L163WN1A NANOAMP-N01L163WN1A Datasheet
260Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
logo
GSI Technology
GS71116AU-10I GSI-GS71116AU-10I Datasheet
122Kb / 14P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N01L083WC2A NANOAMP-N01L083WC2A Datasheet
118Kb / 1P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
N01L163WC2A NANOAMP-N01L163WC2A Datasheet
274Kb / 11P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
N01L1618N1A NANOAMP-N01L1618N1A Datasheet
222Kb / 10P
   1Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM
logo
GSI Technology
GS71216TP GSI-GS71216TP Datasheet
184Kb / 12P
   64K x 16 1Mb Asynchronous SRAM
logo
NanoAmp Solutions, Inc.
N08L163WC2C NANOAMP-N08L163WC2C Datasheet
241Kb / 9P
   8Mb Ultra-Low Power Asynchronous CMOS SRAM 512K 횞 16 bit
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com