công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJE340G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MJE340G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Plastic Medium?뭁ower NPN Silicon Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MJE340G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MJE340G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MJE340G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MJE340G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MJE340G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MJE340
http://onsemi.com
2
28
0
TC, CASE TEMPERATURE (°C)
0
20
40
80
120
160
20
12
MJE340
32
24
16
8.0
4.0
1.0
10
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
0
20
30
50
100
200
500
0.4
0.8
0.6
0.2
300
TJ = 25°C
VBE(sat) @ IC/IB = 10
VCE(sat) @ IC/IB = 10
VBE @ VCE = 10 V
Figure 1. Power Temperature Derating
Figure 2. “On” Voltages
60
100
140
IC/IB = 5.0
Figure 3. MJE340
1.0
10
VCE, COLLECTOR−EMITTER VOLTAGE (VOLTS)
0.5
0.01
50
100
SECOND BREAKDOWN LIMIT
BONDING WIRE LIMIT
THERMAL LIMIT TC = 25°C
SINGLE PULSE
dc
10 ms
0.3
0.05
20
30
1.0ms
200
300
0.2
70
0.1
0.03
0.02
TJ = 150°C
500 ms
ACTIVE−REGION SAFE OPERATING AREA
There are two limitations on the power handling ability of
a transistor: average junction temperature and second
breakdown. Safe operating area curves indicate IC − VCE
limits of the transistor that must be observed for reliable
operation; i.e., the transistor must not be subjected to greater
dissipation than the curves indicate.The data of Figure 3 is
based on TJ(pk) = 150_C; TC is variable depending on
conditions. Second breakdown pulse limits are valid for
duty cycles to 10% provided TJ(pk) v 150_C. At high case
temperatures, thermal limitations will reduce the power that
can be handled to values less than the limitations imposed by
second breakdown.


Số phần tương tự - MJE340G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MJE340G ONSEMI-MJE340G Datasheet
118Kb / 4P
   Plastic Medium-Power NPN Silicon Transistor
December, 2013 ??Rev. 13
MJE340G ONSEMI-MJE340G_13 Datasheet
118Kb / 4P
   Plastic Medium-Power NPN Silicon Transistor
December, 2013 ??Rev. 13
More results

Mô tả tương tự - MJE340G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MJE521 ONSEMI-MJE521 Datasheet
67Kb / 4P
   Plastic Medium?뭁ower NPN Silicon Transistor
February, 2006 ??Rev. 5
MJE344 ONSEMI-MJE344_06 Datasheet
68Kb / 3P
   Plastic NPN Silicon Medium?뭁ower Transistor
February, 2006 ??Rev. 2
MJE371 ONSEMI-MJE371 Datasheet
66Kb / 3P
   Plastic Medium?뭁ower PNP Silicon Transistor
February, 2006 ??Rev. 6
2N4921 ONSEMI-2N4921_06 Datasheet
90Kb / 6P
   Medium?뭁ower Plastic NPN Silicon Transistors
January, 2006 ??Rev. 11
BD675 ONSEMI-BD675 Datasheet
60Kb / 4P
   Plastic Medium?뭁ower Silicon NPN Darlingtons
October, 2005 ??Rev. 12
2N6040 ONSEMI-2N6040_06 Datasheet
94Kb / 6P
   Plastic Medium?뭁ower Complementary Silicon Transistors
May, 2006 ??Rev. 7
TIP100 ONSEMI-TIP100_05 Datasheet
87Kb / 7P
   Plastic Medium?뭁ower Complementary Silicon Transistors
August, 2005 ??Rev. 11
BD676 ONSEMI-BD676 Datasheet
59Kb / 4P
   Plastic Medium?뭁ower Silicon PNP Darlingtons
October, 2005 ??Rev. 12
MJ802 ONSEMI-MJ802_06 Datasheet
76Kb / 4P
   High?뭁ower NPN Silicon Transistor
February, 2006 ??Rev. 10
2N5302 ONSEMI-2N5302_06 Datasheet
92Kb / 5P
   High?뭁ower NPN Silicon Transistor
March, 2006??Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com