công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCT4052ADWG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HCT4052ADWG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog Multiplexers / Demultiplexers with LSTTL Compatible Inputs
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HCT4052ADWG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC74HCT4052ADWG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADWG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADWG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADWG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADWG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADWG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADWG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADWG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74HCT4052ADWG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 18 page
background image
MC74HCT4051A, MC74HCT4052A, MC74HCT4053A
http://onsemi.com
5
DC CHARACTERISTICS − Analog Section
Symbol
Parameter
Condition
VCC
VEE
Guaranteed Limit
Unit
−55 to 25°C
≤85°C
≤125°C
Ron
Maximum “ON” Resistance
Vin = VIL or VIH; VIS = VCC to
VEE; IS ≤ 2.0 mA
(Figures 7, 8)
4.5
4.5
6.0
0.0
−4.5
−6.0
190
120
100
240
150
125
280
170
140
W
Vin = VIL or VIH; VIS = VCC or
VEE (Endpoints); IS ≤ 2.0 mA
(Figures 7, 8)
4.5
4.5
6.0
0.0
−4.5
−6.0
150
100
80
190
125
100
230
140
115
DRon
Maximum Difference in “ON”
Resistance Between Any Two
Channels in the Same Package
Vin = VIL or VIH;
VIS = 1/2 (VCC − VEE);
IS ≤ 2.0 mA
4.5
4.5
6.0
0.0
−4.5
−6.0
30
12
10
35
15
12
40
18
14
W
Ioff
Maximum Off−Channel Leakage
Current, Any One Channel
Vin = VIL or VIH;
VIO = VCC − VEE;
Switch Off (Figure 3)
6.0
−6.0
0.1
0.5
1.0
mA
Maximum Off−Channel HCT4051A
Leakage Current,
HCT4052A
Common Channel
HCT4053A
Vin = VIL or VIH;
VIO = VCC − VEE;
Switch Off (Figure 10)
6.0
6.0
6.0
−6.0
−6.0
−6.0
0.2
0.1
0.1
2.0
1.0
1.0
4.0
2.0
2.0
Ion
Maximum On−Channel HCT4051A
Leakage Current,
HCT4052A
Channel−to−Channel
HCT4053A
Vin = VIL or VIH;
Switch−to−Switch =
VCC − VEE; (Figure 11)
6.0
6.0
6.0
−6.0
−6.0
−6.0
0.2
0.1
0.1
2.0
1.0
1.0
4.0
2.0
2.0
mA


Số phần tương tự - MC74HCT4052ADWG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HCT4052ADWG ONSEMI-MC74HCT4052ADWG Datasheet
207Kb / 16P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
June, 2011 ??Rev. 2
More results

Mô tả tương tự - MC74HCT4052ADWG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NLVHCT4851ADTR2G ONSEMI-NLVHCT4851ADTR2G Datasheet
166Kb / 14P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers with Injection Current Effect Control with LSTTL Compatible Inputs
April, 2013 ??Rev. 6
MC74HCT4851A ONSEMI-MC74HCT4851A Datasheet
205Kb / 13P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers with Injection Current Effect Control with LSTTL Compatible Inputs
November, 2009 ??Rev. 1
MC74HCT4851ADTG ONSEMI-MC74HCT4851ADTG Datasheet
166Kb / 14P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers with
April, 2013 ??Rev. 6
MC14067B ONSEMI-MC14067B_11 Datasheet
134Kb / 9P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers
June, 2011 ??Rev. 7
MC74VHC4051 ONSEMI-MC74VHC4051_14 Datasheet
159Kb / 16P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
September, 2014 ??Rev. 7
MC14067B ONSEMI-MC14067B_05 Datasheet
124Kb / 10P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
February, 2005 ??Rev. 5
MC74HC4051A ONSEMI-MC74HC4051A Datasheet
400Kb / 16P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers
March, 2000 ??Rev. 1
MC74HCT4051A ONSEMI-MC74HCT4051A_11 Datasheet
207Kb / 16P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers
June, 2011 ??Rev. 2
MC74HCT4851A ONSEMI-MC74HCT4851A_16 Datasheet
139Kb / 14P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers
August, 2016 ??Rev. 8
MC74HC4051A ONSEMI-MC74HC4051A_16 Datasheet
180Kb / 17P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers
March, 2016 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com