công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC100EP195BFAG bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC100EP195BFAG
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V ECL Programmable Delay Chip
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100EP195BFAG bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button MC100EP195BFAG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100EP195BFAG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC100EP195BFAG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC100EP195BFAG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC100EP195BFAG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC100EP195BFAG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC100EP195BFAG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC100EP195BFAG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC100EP195BFAG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
MC100EP195B
http://onsemi.com
7
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Decimal Value of Select Inputs (D[9:0])
85°C
−40°C
Figure 3. Measured Delay vs. Select Inputs
25°C
VCC = 0 V
VEE = −3.3 V
Table 7. MAXIMUM RATINGS
Symbol
Parameter
Condition 1
Condition 2
Rating
Unit
VCC
Positive Mode Power Supply
VEE = 0 V
6
V
VEE
Negative Mode Power Supply
VCC = 0 V
−6
V
VI
Positive Mode Input Voltage
Negative Mode Input Voltage
VEE = 0 V
VCC = 0 V
VI ≤ VCC
VI ≥ VEE
6
−6
V
V
Iout
Output Current
Continuous
Surge
50
100
mA
mA
IBB
VBB Sink/Source
±0.5
mA
TA
Operating Temperature Range
−40 to +85
°C
Tstg
Storage Temperature Range
−65 to +150
°C
qJA
Thermal Resistance (Junction−to−Ambient)
0 lfpm
500 lfpm
QFN−32
QFN−32
31
27
°C/W
°C/W
qJC
Thermal Resistance (Junction−to−Case)
2S2P Standard Board QFN−32
12
°C/W
qJA
Thermal Resistance (Junction−to−Ambient)
0 lfpm
500 lfpm
LQFP−32
LQFP−32
80
55
°C/W
°C/W
qJC
Thermal Resistance (Junction−to−Case)
2S2P Standard Board LQFP−32
12 to 17
°C/W
Tsol
Wave Solder
<2 to 3 sec @ 248°C
265
265
°C
Stresses exceeding Maximum Ratings may damage the device. Maximum Ratings are stress ratings only. Functional operation above the
Recommended Operating Conditions is not implied. Extended exposure to stresses above the Recommended Operating Conditions may affect
device reliability.


Số phần tương tự - MC100EP195BFAG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP195BFAG ONSEMI-MC100EP195BFAG Datasheet
147Kb / 17P
   3.3V ECL Programmable Delay Chip
June, 2014 ??Rev. 2
More results

Mô tả tương tự - MC100EP195BFAG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC100EP195B ONSEMI-MC100EP195B_14 Datasheet
147Kb / 17P
   3.3V ECL Programmable Delay Chip
June, 2014 ??Rev. 2
MC10EP195 ONSEMI-MC10EP195_06 Datasheet
220Kb / 20P
   3.3V ECL Programmable Delay Chip
December, 2006 ??Rev. 16
MC100EP195FA ONSEMI-MC100EP195FA Datasheet
127Kb / 20P
   3.3V ECL Programmable Delay Chip
October, 2004 ??Rev. 13
MC100EP196 ONSEMI-MC100EP196 Datasheet
146Kb / 20P
   3.3V ECL Programmable Delay Chip with FTUNE
October, 2004 ??Rev. 10
MC100EP196 ONSEMI-MC100EP196_06 Datasheet
215Kb / 18P
   3.3V ECL Programmable Delay Chip with FTUNE
November, 2006 ??Rev. 12
MC100EP196 ONSEMI-MC100EP196_14 Datasheet
151Kb / 19P
   3.3V ECL Programmable Delay Chip with FTUNE
June, 2014 ??Rev. 16
MC10EP195 ONSEMI-MC10EP195_14 Datasheet
156Kb / 19P
   ECL Programmable Delay Chip
June, 2014 ??Rev. 19
MC10E195 ONSEMI-MC10E195_16 Datasheet
183Kb / 11P
   5V ECL Programmable Delay Chip
July, 2016 ??Rev. 11
MC10E196 ONSEMI-MC10E196_06 Datasheet
158Kb / 12P
   5V ECL Programmable Delay Chip
November, 2006 ??Rev. 9
MC10E195 ONSEMI-MC10E195_06 Datasheet
150Kb / 11P
   5V ECL Programmable Delay Chip
November, 2006 ??Rev. 10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com