công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCT4851ADWG bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HCT4851ADWG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Analog Multiplexers/ Demultiplexers with Injection Current Effect Control with LSTTL Compatible Inputs
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HCT4851ADWG bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74HCT4851ADWG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HCT4851ADWG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HCT4851ADWG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HCT4851ADWG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HCT4851ADWG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74HCT4851ADWG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74HCT4851ADWG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74HCT4851ADWG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74HCT4851ADWG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
MC74HCT4851A
http://onsemi.com
6
Channel 1
Channel 2
Channel 3
Channel 4
Channel 5
Channel 6
Channel 7
Channel 8
Common Out
VCC
HC4051A
Microcontroller
A/D - Input
VCC
5V
6V
5V
Sensor
(8x Identical Circuitry)
Figure 5. Actual Technology
Requires 32 passive components and one extra 6V regulator
to suppress injection current into a standard HC4051 multiplexer
Channel 1
Channel 2
Channel 3
Channel 4
Channel 5
Channel 6
Channel 7
Channel 8
Common Out
VCC
HC4851A
Microcontroller
A/D - Input
VCC
5V
Sensor
(8x Identical Circuitry)
Figure 6. MC74HCT4851A Solution
Solution by applying the HC4851A multiplexer


Số phần tương tự - MC74HCT4851ADWG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HCT4851ADG ONSEMI-MC74HCT4851ADG Datasheet
166Kb / 14P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers with Injection Current Effect Control with LSTTL Compatible Inputs
April, 2013 ??Rev. 6
MC74HCT4851ADG ONSEMI-MC74HCT4851ADG Datasheet
166Kb / 14P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers with
April, 2013 ??Rev. 6
MC74HCT4851ADG ONSEMI-MC74HCT4851ADG Datasheet
139Kb / 14P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers
August, 2016 ??Rev. 8
MC74HCT4851ADR2G ONSEMI-MC74HCT4851ADR2G Datasheet
166Kb / 14P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers with Injection Current Effect Control with LSTTL Compatible Inputs
April, 2013 ??Rev. 6
MC74HCT4851ADR2G ONSEMI-MC74HCT4851ADR2G Datasheet
166Kb / 14P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers with
April, 2013 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MC74HCT4851ADWG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NLVHCT4851ADTR2G ONSEMI-NLVHCT4851ADTR2G Datasheet
166Kb / 14P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers with Injection Current Effect Control with LSTTL Compatible Inputs
April, 2013 ??Rev. 6
MC74HCT4051A ONSEMI-MC74HCT4051A Datasheet
262Kb / 18P
   Analog Multiplexers / Demultiplexers with LSTTL Compatible Inputs
January, 2010 ??Rev. 0
MC74HC4851A ONSEMI-MC74HC4851A_05 Datasheet
207Kb / 14P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers with Injection Current Effect Control
June, 2005 ??Rev. 6
MC74HC4851A ONSEMI-MC74HC4851A Datasheet
294Kb / 12P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers with Injection Current Effect Control
March, 2000 ??Rev. 4
MC74HC4851A ONSEMI-MC74HC4851A_11 Datasheet
230Kb / 15P
   Analog Multiplexers/Demultiplexers with Injection Current Effect Control
May, 2011 ??Rev. 9
MC74HCT4851ADTG ONSEMI-MC74HCT4851ADTG Datasheet
166Kb / 14P
   Analog Multiplexers/ Demultiplexers with
April, 2013 ??Rev. 6
logo
NXP Semiconductors
74HC_HCT4851 PHILIPS-74HC_HCT4851_15 Datasheet
122Kb / 20P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control
Rev. 02-2 September 2008
74HCT4851 NXP-74HCT4851 Datasheet
114Kb / 20P
   8-channel analog multiplexer/demultiplexer with injection-current effect control
Rev. 02-2 September 2008
logo
Texas Instruments
SN74HC4851 TI-SN74HC4851_08 Datasheet
689Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER WITH INJECTION-CURRENT EFFECT CONTROL
SN74HC4851 TI-SN74HC4851_10 Datasheet
630Kb / 22P
[Old version datasheet]   8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER WITH INJECTION-CURRENT EFFECT CONTROL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com