công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74HCT86ADR2G bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74HCT86ADR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input Exclusive OR Gate with LSTTL Compatible Inputs
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74HCT86ADR2G bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC74HCT86ADR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74HCT86ADR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74HCT86ADR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74HCT86ADR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74HCT86ADR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74HCT86ADR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74HCT86ADR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74HCT86ADR2G Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC74HCT86A
http://onsemi.com
6
PACKAGE DIMENSIONS
SOIC−14
CASE 751A−03
ISSUE J
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE
DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.127
(0.005) TOTAL IN EXCESS OF THE D
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL
CONDITION.
−A−
−B−
G
P 7 PL
14
8
7
1
M
0.25 (0.010)
B M
S
B
M
0.25 (0.010)
A S
T
−T−
F
R X 45
SEATING
PLANE
D 14 PL
K
C
J
M
_
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
8.55
8.75
0.337
0.344
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.19
0.25
0.008
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
5.80
6.20
0.228
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__
7.04
14X
0.58
14X
1.52
1.27
DIMENSIONS: MILLIMETERS
1
PITCH
SOLDERING FOOTPRINT*
7X
*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.


Số phần tương tự - MC74HCT86ADR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74HCT04A MOTOROLA-MC74HCT04A Datasheet
144Kb / 6P
   Hex Inverter
logo
ON Semiconductor
MC74HCT04A ONSEMI-MC74HCT04A Datasheet
126Kb / 8P
   Hex Inverter
March, 2000 ??Rev. 7
MC74HCT04A ONSEMI-MC74HCT04A Datasheet
151Kb / 8P
   Hex Inverter
October, 2006 ??Rev. 9
MC74HCT04A ONSEMI-MC74HCT04A Datasheet
80Kb / 5P
   Hex Inverter
August, 2015 ??Rev. 12
logo
Motorola, Inc
MC74HCT04AD MOTOROLA-MC74HCT04AD Datasheet
144Kb / 6P
   Hex Inverter
More results

Mô tả tương tự - MC74HCT86ADR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74HCT32A ONSEMI-MC74HCT32A Datasheet
163Kb / 8P
   Quad 2-Input OR Gate with LSTTL Compatible Inputs
November, 2009 ??Rev. 8
logo
Leshan Radio Company
L74VHC1GT32 LRC-L74VHC1GT32 Datasheet
196Kb / 6P
   2-Input OR Gate with LSTTL-Compatible Inputs
logo
ON Semiconductor
NLU1GT86 ONSEMI-NLU1GT86 Datasheet
101Kb / 8P
   Single 2-Input Exclusive OR Gate, TTL Level LSTTL-Compatible Inputs
March, 2008 - Rev. 2
logo
E-Tech Electronics LTD
MC74VHC1GT86 ETL-MC74VHC1GT86 Datasheet
578Kb / 4P
   2-Input Exclusive OR Gate / CMOS Logic Level Shifter with LSTTL-Compatible Inputs
logo
ON Semiconductor
MC74HCT08A ONSEMI-MC74HCT08A Datasheet
151Kb / 7P
   Quad 2-Input AND Gate with LSTTL Compatible Inputs
November, 2009 ??Rev. 8
MC74HCT132A ONSEMI-MC74HCT132A Datasheet
174Kb / 9P
   Quad 2-Input NAND Gate with Schmitt-Trigger Inputs with LSTTL Compatible Inputs
November, 2009 ??Rev. 1
MC74HCT132A ONSEMI-MC74HCT132A_16 Datasheet
91Kb / 8P
   Quad 2-Input NAND Gate with Schmitt-Trigger Inputs with LSTTL Compatible Inputs
September, 2016 ??Rev. 2
logo
Leshan Radio Company
L74VHC1GT08 LRC-L74VHC1GT08 Datasheet
184Kb / 6P
   2-Input AND Gate with LSTTL-Compatible Inputs
logo
ON Semiconductor
74HCT32 ONSEMI-74HCT32 Datasheet
128Kb / 8P
   Quad 2?묲nput OR Gate with LSTTL?묬ompatible Inputs
March, 2007 ??Rev. 0
MC74HCT08A ONSEMI-MC74HCT08A_14 Datasheet
122Kb / 6P
   Quad 2-Input AND Gate with LSTTL Compatible
February, 2014 ??Rev. 9
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com