công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC10H605FNR2G bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC10H605FNR2G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Registered Hex ECL to TTL Translator
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10H605FNR2G bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC10H605FNR2G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H605FNR2G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H605FNR2G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H605FNR2G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H605FNR2G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10H605FNR2G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10H605FNR2G Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
MC10H605, MC100H605
http://onsemi.com
2
VCCT
Figure 1. Pinout: PLCC−28
(Top View)
Q2
56
78
9
10
11
25
24
23
22
21
20
19
Q1
Q0
GND
CLK
CLK
VBB
D4
D5
D5
D4
VCCE
D3
D3
26
27
28
2
3
4
18
17
16
14
13
12
15
Q3 VCCT Q4 GND Q5
MR
D0
D0
VEE D1 D1 D2
D2
Table 1. PIN DESCRIPTION
PIN
FUNCTION
D0−D5
D0−D5
CLK, CLK
MR
Q0−Q5
VCCE
VCCT
GND
VEE
True ECL Data Inputs
Inverted ECL Data Inputs
Differential ECL Clock Input
ECL Master Reset Input
TTL Outputs
ECL VCC (0 V)
TTL VCC (+5 V)
TTL Ground (0 V)
ECL VEE (−5.2 V)
Dn
L
H
X
Table 2. TRUTH TABLE
MR
L
L
H
TCLK/CLK
Z
Z
X
Qn+1
L
H
L
Z = LOW to HIGH Transition
Dn
Qn
MR
CLK
CLK
VBB
1 OF 6 BITS
D
CLK
R
Q
Figure 2. Logic Diagram
Dn


Số phần tương tự - MC10H605FNR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H600 ONSEMI-MC10H600 Datasheet
82Kb / 4P
   9-Bit TTL/ECL Translator
1996 REV 5
MC10H600 ONSEMI-MC10H600 Datasheet
110Kb / 6P
   9?묪it TTL to ECL Translator
November, 2006 ??Rev. 9
MC10H600FN ONSEMI-MC10H600FN Datasheet
82Kb / 4P
   9-Bit TTL/ECL Translator
1996 REV 5
MC10H600FN ONSEMI-MC10H600FN Datasheet
110Kb / 6P
   9?묪it TTL to ECL Translator
November, 2006 ??Rev. 9
MC10H600FNG ONSEMI-MC10H600FNG Datasheet
110Kb / 6P
   9?묪it TTL to ECL Translator
November, 2006 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC10H605FNR2G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H604 ONSEMI-MC10H604 Datasheet
84Kb / 4P
   Registered Hex TTL/ECL Translator
1996 REV 1
logo
National Semiconductor ...
F100125 NSC-F100125 Datasheet
105Kb / 4P
   Hex ECL-to-TTL Translator
F100124 NSC-F100124 Datasheet
107Kb / 4P
   Hex TTL-to-ECL Translator
logo
ON Semiconductor
MC100H606FN ONSEMI-MC100H606FN Datasheet
120Kb / 7P
   Registered Hex TTL to PECL Translator
November, 2006 ??Rev. 6
MC10H607 ONSEMI-MC10H607 Datasheet
86Kb / 5P
   Registered Hex PECL/TTL Translator
1996 REV 2
MC10H606 ONSEMI-MC10H606 Datasheet
89Kb / 5P
   Registered Hex TTL/PECL Translator
1996 REV 1
logo
National Semiconductor ...
F100325 NSC-F100325 Datasheet
171Kb / 7P
   Low Power Hex ECL-to-TTL Translator
logo
Micrel Semiconductor
SY100S324 MICREL-SY100S324 Datasheet
103Kb / 5P
   LOW POWER HEX TTL-to-ECL TRANSLATOR
logo
National Semiconductor ...
100325 NSC-100325 Datasheet
125Kb / 8P
   Low Power Hex ECL-to-TTL Translator
logo
Fairchild Semiconductor
100324 FAIRCHILD-100324 Datasheet
82Kb / 8P
   Low Power Hex TTL-to-ECL Translator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com