công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA-50-9903 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - CW Industries

tên linh kiện CA-50-9903
Giải thích chi tiết về linh kiện  PCB Connectors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CWIND [CW Industries]
Trang chủ  http://www.cwind.com
Logo CWIND - CW Industries

CA-50-9903 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - CW Industries

  CA-50-9903 Datasheet HTML 1Page - CW Industries CA-50-9903 Datasheet HTML 2Page - CW Industries CA-50-9903 Datasheet HTML 3Page - CW Industries CA-50-9903 Datasheet HTML 4Page - CW Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
35
130 James Way, Southampton, PA 18966 - 3838 Telephone: (215) 355-7080 Fax: (215) 355-1088 www.cwind.com
Contact
Sharp points
allow contact
to pierce tough insulation
materials
Contact tines are firmly
connected
to the body of
the contact
No “bare shoulders”
on
the contact at the PC board
interface.
Spring temper, phosphor
bronze material resists
breakage during bending
or straightening
operations
One tail length
can be
used with 1/8 in. or 1/16 in.
PC boards
Rounded tip provides
lead-in
to mate with PC
board holes
PCB Connector Featur es
10, 20, 26, 34, 40, 50, 60, pin versions
Tin-lead plating, standard; gold plating also available
Available with or without strain relief lip
Available with or without cover lip for cable end or daisy
chain application
Rugged, lightweight UL 94V-0 thermoplastic construction
Accepts 28-30 AWG stranded or solid conductors
Str ain Relief
A molded-in strain relief is an optional feature on CW PCB
connectors. (Specify CWR-140 or CWR-143 series). This
lip, upon installation of the cover, creates a strain relief
bend in the cable, inhibiting the transfer of any tension on
the cable to the contact lines.
Cover Lip
For additional protection on cable end terminations, the
CW PCB connector is available with a cover lip to insulate
the ends of the cable’s conductors. This eliminates
possible “shorts” and allows you to position connectors
more closely on your PC board. (Specify CWR-140 or
CWR-141 series).
Assembly
To terminate CW PCB connectors to flat cable, use
CT301 86/81 assembly press. The cable is applied directly
to the IDC contacts in the connector base
and then the cover
is assembled.


Số phần tương tự - CA-50-9903

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CW Industries
CA-50-9401 CWIND-CA-50-9401 Datasheet
117Kb / 4P
   Card Edge Connectors
CA-50-9402 CWIND-CA-50-9402 Datasheet
117Kb / 4P
   Card Edge Connectors
CA-50-9403 CWIND-CA-50-9403 Datasheet
117Kb / 4P
   Card Edge Connectors
CA-50-9404 CWIND-CA-50-9404 Datasheet
117Kb / 4P
   Card Edge Connectors
CA-50-9405 CWIND-CA-50-9405 Datasheet
117Kb / 4P
   Card Edge Connectors
More results

Mô tả tương tự - CA-50-9903

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1792863 PHOENIX-1792863 Datasheet
163Kb / 2P
   PCB CONNECTORS
logo
Precid-Dip Durtal SA
801-87-003-10-001101 PREDIP-801-87-003-10-001101 Datasheet
23Kb / 3P
   PCB CONNECTORS
315-87-105-41-003101 PREDIP-315-87-105-41-003101 Datasheet
21Kb / 3P
   PCB CONNECTORS
411-87-272-41-001101 PREDIP-411-87-272-41-001101 Datasheet
23Kb / 3P
   PCB CONNECTORS
851-87-003-40-252101 PREDIP-851-87-003-40-252101 Datasheet
20Kb / 3P
   PCB CONNECTORS
861 PREDIP-861 Datasheet
119Kb / 3P
   PCB CONNECTORS
346-87-164-41-036101 PREDIP-346-87-164-41-036101 Datasheet
22Kb / 3P
   PCB CONNECTORS
499-87-264-10-003101 PREDIP-499-87-264-10-003101 Datasheet
23Kb / 3P
   PCB CONNECTORS
801-87-005-10-001101 PREDIP-801-87-005-10-001101 Datasheet
23Kb / 3P
   PCB CONNECTORS
801-87-012-10-001101 PREDIP-801-87-012-10-001101 Datasheet
23Kb / 3P
   PCB CONNECTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com