công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

744232102 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 744232102
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD common mode noise suppressor WE-CNSW
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744232102 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744232102 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744232102 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744232102 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
1206
A
3,2 ± 0,2
mm
B
1,9 ± 0,2
mm
C
1,6 ± 0,2
mm
D
0,6 ref.
mm
E
0,6 ref.
mm
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Impedanz /
impedance
Nennspannung /
rated voltage
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
33%
+20°C
MST
Version 3
04-10-11
SST
Version 2
04-02-17
MST
Version 1
03-11-25
Name
Änderung / modification
Datum / date
@ 20°C
∆T= 15 K
100 MHz
RDC
max.
Z
max.
V
U
50
IDC
D Prüfgeräte / test equipment:
HP 4191 B für/for Z und/and L
HP 34401 A für/for R
DC und/and IDC
230
1,00
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
Kunde / customer :
744232102
SMD Stromkomp. Datenleitungsfilter WE-CNSW
SMD common mode noise suppressor WE-CNSW
Artikelnummer / part number :
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 -3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Würth Elektronik
http://www.we-online.com
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2004-10-11
max.
mA
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
G Eigenschaften / general specifications:
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
Basismaterial / base material:
C Lötpad / soldering spec.:
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:
E Testbedingungen / test conditions:
Luftfeuchtigkeit / humidity:
Testbedingungen / test
conditions
± 25 %
1000
Ω
Ω
Umgebungstemperatur / temperature:
Ferrit
Kunde / customer
Freigabe erteilt / general release:
Lagertemperatur / storage temperature: -40°C - + 125°C
1,10
1,10
0,6
0,6
0,4
1,60
[mm]
C
E
A
D
B
(1)
(2)
(4)
(3)
(1)
(2)
(4)
(3)
LF
SEITE 1 VON 3


Số phần tương tự - 744232102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744232101 WURTH-744232101 Datasheet
529Kb / 6P
   WE-CNSW SMT Common Mode Line Filter
002.001
More results

Mô tả tương tự - 744232102

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744232261 WURTH-744232261 Datasheet
134Kb / 3P
   SMD common mode noise suppressor WE-CNSW
744231061 WURTH-744231061 Datasheet
191Kb / 3P
   SMD common mode noise suppressor WE-CNSW
744231091 WURTH-744231091 Datasheet
201Kb / 3P
   SMD common mode noise suppressor WE-CNSW
744231181 WURTH-744231181 Datasheet
191Kb / 3P
   SMD common mode noise suppressor WE-CNSW
744232601 WURTH-744232601 Datasheet
134Kb / 3P
   SMD common mode noise suppressor WE-CNSW
744231371 WURTH-744231371 Datasheet
191Kb / 3P
   SMD common mode noise suppressor WE-CNSW
744232090 WURTH-744232090 Datasheet
134Kb / 3P
   SMD common mode noise suppressor WE-CNSW
744232222 WURTH-744232222 Datasheet
134Kb / 3P
   SMD common mode noise suppressor WE-CNSW
744231121 WURTH-744231121 Datasheet
191Kb / 3P
   SMD common mode noise suppressor WE-CNSW
744231261 WURTH-744231261 Datasheet
191Kb / 3P
   SMD common mode noise suppressor WE-CNSW
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com