công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM6502ZCAADG6F bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM6502ZCAADG6F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual push-button Smart ResetTM with user-adjustable setup delays
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM6502ZCAADG6F bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button STM6502ZCAADG6F Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM6502ZCAADG6F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM6502ZCAADG6F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM6502ZCAADG6F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM6502ZCAADG6F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM6502ZCAADG6F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM6502ZCAADG6F Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM6502ZCAADG6F Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STM6502ZCAADG6F Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 29 page
background image
Description
STM6502, STM6503, STM6504, STM6505
8/29
Doc ID 16101 Rev 5
Figure 3.
Block diagram - STM6502, STM6503, STM6504
1.
STM6504 only: SR0 and SRE are working independently. SRE is edge-triggered and has a special
debounce time (tDEBOUNCE = 240 ms min.) at the falling edge after a valid reset period.
Figure 4.
Block diagram - STM6505
VCC
VRST
COMPARE
SR0
SRC (STM6502)
TSR (STM6503,
STM6504)
RST
tREC
generator
Logic
SR1
(SRE
STM6504
only)(1)
Logic
AM00352a


Số phần tương tự - STM6502ZCAADG6F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM6510 STMICROELECTRONICS-STM6510 Datasheet
380Kb / 26P
   Dual push-button Smart ResetTM with capacitor-adjustable delays
STM6510LCACDG6F STMICROELECTRONICS-STM6510LCACDG6F Datasheet
380Kb / 26P
   Dual push-button Smart ResetTM with capacitor-adjustable delays
STM6510MCACDG6F STMICROELECTRONICS-STM6510MCACDG6F Datasheet
380Kb / 26P
   Dual push-button Smart ResetTM with capacitor-adjustable delays
STM6510RCACDG6F STMICROELECTRONICS-STM6510RCACDG6F Datasheet
380Kb / 26P
   Dual push-button Smart ResetTM with capacitor-adjustable delays
STM6510SCACDG6F STMICROELECTRONICS-STM6510SCACDG6F Datasheet
380Kb / 26P
   Dual push-button Smart ResetTM with capacitor-adjustable delays
More results

Mô tả tương tự - STM6502ZCAADG6F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM6510 STMICROELECTRONICS-STM6510 Datasheet
380Kb / 26P
   Dual push-button Smart ResetTM with capacitor-adjustable delays
STM6513 STMICROELECTRONICS-STM6513 Datasheet
284Kb / 29P
   Dual push-button Smart ResetTM with dual reset outputs and user-selectable setup delay
STM6522 STMICROELECTRONICS-STM6522 Datasheet
303Kb / 25P
   Dual push-button Smart Reset??with capacitor-adjustable setup delay
STM6600 STMICROELECTRONICS-STM6600 Datasheet
1Mb / 51P
   Smart push-button on/off controller with Smart ResetTM and power-on lockout
STM6520 STMICROELECTRONICS-STM6520 Datasheet
263Kb / 23P
   Dual push-button Smart Reset??with push-button controlled output delay
logo
Kinetic Technologies.
KTS1613 KINETIC-KTS1613 Datasheet
403Kb / 9P
   Dual-Input Smart Push-Button Reset IC
November 2018 - Revision 04b
KTS1612 KINETIC-KTS1612 Datasheet
513Kb / 13P
   Smart Push-Button Reset with Two Discharge Paths
November 2018 - Revision 04d
logo
Richtek Technology Corp...
RT9829 RICHTEK-RT9829 Datasheet
147Kb / 9P
   Dual Push-Button Reset
logo
Torex Semiconductor
XC6194 TOREX-XC6194 Datasheet
635Kb / 28P
   1A Output Current Push Button Smart Load Switch
XC6193 TOREX-XC6193 Datasheet
1Mb / 28P
   Push Button Smart Load Switch with 140m廓 internal high-side switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com