công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMV393MUTAG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện LMV393MUTAG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single, Dual, Quad General Purpose, Low Voltage Comparators
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

LMV393MUTAG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  LMV393MUTAG Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor LMV393MUTAG Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor LMV393MUTAG Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor LMV393MUTAG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor LMV393MUTAG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor LMV393MUTAG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor LMV393MUTAG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor LMV393MUTAG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor LMV393MUTAG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
LMV331, LMV393, LMV339
http://onsemi.com
4
2.7 V DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (All limits are guaranteed for TA = 25°C, V+ = 2.7 V, V= 0 V, VCM = 1.35 V unless
otherwise noted.)
Parameter
Symbol
Condition
Min
Typ
Max
Unit
Input Offset Voltage
VIO
1.7
9
mV
Input Offset Voltage Average Drift
TC VIO
5
mV/°C
Input Bias Current (Note 3)
IB
< 1
nA
Input Offset Current (Note 3)
IIO
< 1
nA
Input Voltage Range
VCM
0 to 2
V
Saturation Voltage
VSAT
ISINK ≤ 1 mA
120
mV
Output Sink Current
IO
VO ≤ 1.5 V
5
23
mA
Supply Current
LMV331
LMV393
LMV339
ICC
40
70
140
100
140
200
mA
2.7 V AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C, V+ = 2.7 V, RL = 5.1 kW, V= 0 V unless otherwise noted.)
Parameter
Symbol
Condition
Min
Typ
Max
Unit
Propagation Delay − High to Low
tPHL
Input Overdrive = 10 mV
Input Overdrive = 100 mV
1000
500
ns
Propagation Delay − Low to High
tPLH
Input Overdrive = 10 mV
Input Overdrive = 100 mV
800
200
ns
3. Guaranteed by design and/or characterization.


Số phần tương tự - LMV393MUTAG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LMV393MUTAG ONSEMI-LMV393MUTAG Datasheet
842Kb / 19P
   Single, Dual, Quad General Purpose, Low Voltage Comparators
November, 2014 ??Rev. 7
LMV393MUTAG ONSEMI-LMV393MUTAG Datasheet
845Kb / 20P
   Single, Dual, Quad General Purpose, Low Voltage Comparators
June, 2017 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - LMV393MUTAG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
LMV331 ONSEMI-LMV331_14 Datasheet
842Kb / 19P
   Single, Dual, Quad General Purpose, Low Voltage Comparators
November, 2014 ??Rev. 7
LMV331 ONSEMI-LMV331_17 Datasheet
845Kb / 20P
   Single, Dual, Quad General Purpose, Low Voltage Comparators
June, 2017 ??Rev. 8
logo
Maxim Integrated Produc...
LMX331 MAXIM-LMX331 Datasheet
387Kb / 12P
   General-Purpose, Low-Voltage, Single/Dual/Quad, Tiny-Pack Comparators
Rev 2; 1/02
LMX331 MAXIM-LMX331_11 Datasheet
190Kb / 9P
   General-Purpose, Low-Voltage, Single/Dual/Quad, Tiny-Pack Comparators
Rev 4; 5/11
logo
Texas Instruments
LMV331 TI1-LMV331_15 Datasheet
1Mb / 39P
[Old version datasheet]   Quad General-purpose Low-voltage Comparators
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX9092 MAXIM-MAX9092 Datasheet
1Mb / 11P
   General-Purpose, Low-Voltage, Dual/Quad, Tiny Pack Comparators
Rev 0; 7/12
logo
ams AG
AS1970 AMSCO-AS1970_1 Datasheet
754Kb / 18P
   Low-Voltage Single/Dual/Quad Comparators
AS1970 AMSCO-AS1970_05 Datasheet
1Mb / 19P
   Low-Voltage Single/Dual/Quad Comparators
AS1970 AMSCO-AS1970 Datasheet
147Kb / 2P
   Low-Voltage Single/Dual/Quad Comparators
logo
Texas Instruments
LMV331 TI1-LMV331 Datasheet
483Kb / 22P
[Old version datasheet]   Quad General Purpose, Low Voltage, Tiny Pack Comparators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com