công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5400BL14B100 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Johanson Technology Inc.

tên linh kiện 5400BL14B100
Giải thích chi tiết về linh kiện  5.4 GHz Balun
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JOHANSON [Johanson Technology Inc.]
Trang chủ  http://www.johansontechnology.com
Logo JOHANSON - Johanson Technology Inc.

5400BL14B100 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Johanson Technology Inc.

  5400BL14B100 Datasheet HTML 1Page - Johanson Technology Inc. 5400BL14B100 Datasheet HTML 2Page - Johanson Technology Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
5.4 GHz Balun
P/N 5400BL14B100
Detail Specification: 07/21/06
Page 1 of 2
General Specifications
Part Number
5400BL14B100
Phase Difference
180° ± 10
Frequency (MHz)
4900 - 5875
Amplitude Difference
1.5 dB max.
Balanced Impedence
100 Ω
Operating Temperature
-40 to +85°C
Insertion Loss
1.0 dB max.
Reel Quanity
4,000
Return Loss
9.5 dB min.
Power Capacity
0.5 watts max.
Packaging
Bulk
Suffix = S
Eg. 5400BL14B100S
P/N
Style
T & R
Suffix = E
Eg. 5400BL14B100E
Suffix Termination
100% Tin
Suffix = None
Eg. 5400BL14B100(E or S)
Terminal Configuration
Style
Tin / Lead
Please consult Factory
No.
Function
1
Unbalanced Port (IN)
Mechanical Dimensions
2
DC feed + RF GND
In
mm
3
Balanced Port (OUT1)
L
±±
4
Balanced Port (OUT2)
W
±±
5
GND
T
±±
6
NC
a
±±
b
c
±±
g
±±
p
±±
Mounting Considerations
Mount these devices with brown mark facing up.
* Line width should be designed to match 50
Ω characteristic impedance, depending on PCB material and thickness.
** By-pass capacitor should be connected when feeding DC power
Units: mm
Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.
All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.
www.johansontechnology.com
931 Via Alondra • Camarillo, CA 93012 • TEL 805.389.1166 FAX 805.389.1821
2003 Johanson Technology, Inc. All Rights Reserved
0.006
0.004
0.10
+.004/-.006
+0.1/-0.15
0.012
0.004
0.30
0.10
0.020
0.002
0.50
0.05
0.15
0.031
0.004
0.024
0.004
0.60
0.008
0.008
0.004
0.20
0.10
0.20
"High Frequency Ceramic Solutions"
0.004
0.063
1.60
0.10
0.10
0.10
0.80
L
W
c
Land
Solder Resist
Through-hole (Φ 0.3)
ap
gb
T
With DC Feed
Without DC Feed
0.3
0.25
0.55
0.25
*
*
*
0.25
*
*
*
0.3
0.55
0.25


Số phần tương tự - 5400BL14B100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Johanson Technology Inc...
5400BL14A0200 JOHANSON-5400BL14A0200 Datasheet
187Kb / 2P
   5.4GHz 50:200廓 Balun
5400BL14A0200S JOHANSON-5400BL14A0200S Datasheet
187Kb / 2P
   5.4GHz 50:200廓 Balun
5400BL14A0200T JOHANSON-5400BL14A0200T Datasheet
187Kb / 2P
   5.4GHz 50:200廓 Balun
More results

Mô tả tương tự - 5400BL14B100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Johanson Technology Inc...
5400BL15K050 JOHANSON-5400BL15K050 Datasheet
97Kb / 2P
   5.4 GHz Balun
5425BL07A0200 JOHANSON-5425BL07A0200 Datasheet
154Kb / 2P
   5.4 GHz EIA 0402 Ultra Low Profile 50:200廓 Balun
5400AT18A1000 JOHANSON-5400AT18A1000 Datasheet
449Kb / 3P
   5.4 GHz Antenna
5400AT18A1000E JOHANSON-5400AT18A1000E Datasheet
351Kb / 3P
   5.4 GHz Wideband Antenna
5425BP15A1050 JOHANSON-5425BP15A1050 Datasheet
197Kb / 2P
   5.4 GHz Band Pass Filter
5425BP15A1050E JOHANSON-5425BP15A1050E Datasheet
197Kb / 2P
   5.4 GHz Band Pass Filter
1850BL15B100 JOHANSON-1850BL15B100 Datasheet
115Kb / 2P
   1.85 GHz Balun
1450BL15A200 JOHANSON-1450BL15A200 Datasheet
130Kb / 2P
   1.45 GHz Balun
2450BL14B050 JOHANSON-2450BL14B050 Datasheet
71Kb / 2P
   2.45 GHz Balun
2450BL15B150 JOHANSON-2450BL15B150 Datasheet
142Kb / 2P
   2.45 GHz Balun
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com