công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD150NH02L-1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD150NH02L-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 24V- 0.003廓 - 150A - ClipPAK??- IPAK STripFET??IlI Power MOSFET
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD150NH02L-1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  STD150NH02L-1 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD150NH02L-1 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD150NH02L-1 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD150NH02L-1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD150NH02L-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD150NH02L-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD150NH02L-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD150NH02L-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD150NH02L-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
Electrical characteristics
STD150NH02L
4/16
2
Electrical characteristics
(TCASE=25°C unless otherwise specified)
Table 3.
On(1) /off states
1.
Pulsed: Pulse duration = 300 µs, duty cycle 1.5%
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
V(BR)DSS
Drain-source breakdown
voltage
ID = 25mA, VGS = 0
24
V
IDSS
Zero gate voltage drain
current (VGS = 0)
VDS = 20V
VDS = 20V, TC = 125°C
1
10
µA
µA
IGSS
Gate body leakage current
(VDS = 0)
VGS = ±20V
±100
nA
VGS(th)
Gate threshold voltage
VDS= VGS, ID = 250µA
11.8
V
RDS(on)
Static drain-source on
resistance
VGS = 10V, ID = 75A
VGS = 5V, ID = 37.5A
0.003
0.004
0.0035
0.0065
Table 4.
Dynamic
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
gfs
(1)
1.
Pulsed: pulse duration=300µs, duty cycle 1.5%
Forward transconductance
VDS = 10 V, ID = 75A
60
S
Ciss
Coss
Crss
Input capacitance
Output capacitance
Reverse transfer
capacitance
VDS = 15V, f = 1 MHz,
VGS = 0
4450
1126
141
pF
pF
pF
Qg
Qgs
Qgd
Total gate charge
Gate-source charge
Gate-drain charge
VDD = 16V, ID = 150A
VGS = 10V
69
13
9
93
nC
nC
nC
Qoss
(2)
2.
Qoss = Coss*∆ Vin , Coss = Cgd + Cds . See Appendix A
Output charge
VDS = 16V, VGS = 0V
27
nC
Qgls
(3)
3.
Gate charge for synchronous operation
Third-quadrant gate charge
VDS < 0V, VGS = 10V
64
nC
RG
Gate input resistance
f = 1MHz gate DC Bias = 0
Test signal level = 20mV
Open drain
1.6


Số phần tương tự - STD150NH02L-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD150NH02L STMICROELECTRONICS-STD150NH02L Datasheet
186Kb / 9P
   N-CHANNEL 24V - 0.003 ohm - 150A ClipPAK??IPAK STripFET??III POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD150NH02L-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD150NH02L STMICROELECTRONICS-STD150NH02L Datasheet
186Kb / 9P
   N-CHANNEL 24V - 0.003 ohm - 150A ClipPAK??IPAK STripFET??III POWER MOSFET
STD90NH02L STMICROELECTRONICS-STD90NH02L_06 Datasheet
479Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK/IPAK STripFET TM Power MOSFET
STD95NH02L-1 STMICROELECTRONICS-STD95NH02L-1 Datasheet
343Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0039廓 - 80A - DPAK - IPAK Ultra low gate charge STripFET??Power MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L Datasheet
474Kb / 12P
   N-channel 24V - 0.0042 - 60A - DPAK - IPAK STripFET II Power MOSFET
STD38NH02L STMICROELECTRONICS-STD38NH02L_06 Datasheet
496Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.011ohm - 38A - DPAK/IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD70NH02L STMICROELECTRONICS-STD70NH02L Datasheet
490Kb / 16P
   N-CHANNEL 24V - 0.0062 Ohm - 60A IPAK/DPAK STripFET II Power MOSFET
STD38NH02L STMICROELECTRONICS-STD38NH02L Datasheet
527Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.011 ohm - 38A DPAK/IPAK STripFET??III POWER MOSFET
STD90N02L STMICROELECTRONICS-STD90N02L Datasheet
805Kb / 17P
   N-channel 24V - 0.0052ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM III Power MOSFET
STD100NH02L STMICROELECTRONICS-STD100NH02L_06 Datasheet
475Kb / 16P
   N-channel 24V - 0.0042ohm - 60A - DPAK - IPAK STripFET TM II Power MOSFET
STD50NH02L STMICROELECTRONICS-STD50NH02L Datasheet
534Kb / 12P
   N-CHANNEL 24V - 0.0085 ohm - 50A DPAK/IPAK STripFET??III POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com