công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST72F324K2T3 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST72F324K2T3
Giải thích chi tiết về linh kiện  5V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH,10-BIT ADC, 4 TIMERS,SPI,SCI INTERFACE
Download  164 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST72F324K2T3 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button ST72F324K2T3 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST72F324K2T3 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST72F324K2T3 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST72F324K2T3 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST72F324K2T3 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST72F324K2T3 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST72F324K2T3 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST72F324K2T3 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ST72F324K2T3 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 164 page
background image
ST72324Jx ST72324Kx
9/164
PIN DESCRIPTION (Cont’d)
Figure 3. 32-Pin SDIP Package Pinout
Figure 4. 32-Pin TQFP 7x7 Package Pinout
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
29
30
31
32
(HS) PB4
AIN0 / PD0
AIN14 / MOSI / PC5
ICCDATA/ MISO / PC4
ICAP1_B / (HS) PC3
ICAP2_B / (HS) PC2
AIN13 / OCMP1_B / PC1
AIN12 / OCMP2_B / PC0
EXTCLK_A / (HS) PF7
BEEP / (HS) PF1
MCO / AIN8 / PF0
VSSA
VAREF
AIN1 / PD1
ICAP1_A / (HS) PF6
OCMP1_A / AIN10 / PF4
PB3
PB0
PC6 / SCK / ICCCLK
PC7 / SS / AIN15
PA3 (HS)
PA4 (HS)
PA6 (HS)
PA7 (HS)
VPP / ICCSEL
OSC2
OSC1
VDD_2
PE0 / TDO
PE1 / RDI
VSS_2
RESET
ei0
ei3
ei2
ei1
eix
associated external interrupt vector
(HS) 20mA high sink capability
32 31 30 29 28 27 26 25
24
23
22
21
20
19
18
17
9 1011 12 13 1415 16
1
2
3
4
5
6
7
8
ei1
ei3
ei0
OCMP1_A / AIN10 / PF4
ICAP1_A / (HS) PF6
EXTCLK_A / (HS) PF7
AIN12 / OCMP2_B / PC0
VAREF
VSSA
MCO / AIN8 / PF0
BEEP / (HS) PF1
VPP / ICCSEL
PA7 (HS)
PA6 (HS)
PA4 (HS)
OSC1
OSC2
VSS_2
RESET
ei2
eix
associated external interrupt vector
(HS) 20mA high sink capability
1


Số phần tương tự - ST72F324K2T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST72F324K2T3 STMICROELECTRONICS-ST72F324K2T3 Datasheet
1Mb / 163P
   5V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
More results

Mô tả tương tự - ST72F324K2T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ST72324 STMICROELECTRONICS-ST72324_05 Datasheet
1Mb / 163P
   5V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
ST72324B STMICROELECTRONICS-ST72324B Datasheet
1Mb / 167P
   5V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH/ROM, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
ST72324LXX STMICROELECTRONICS-ST72324LXX Datasheet
3Mb / 154P
   3V range 8-bit MCU with 8 to 32K Flash/ROM, 10-bit ADC, 4 timers, SPI, SCI interface
ST72F324LJ2T STMICROELECTRONICS-ST72F324LJ2T Datasheet
1Mb / 151P
   3V RANGE 8-BIT MCU WITH 8 TO 32K FLASH/ROM, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
January 2005 Rev. 3
ST72F324J STMICROELECTRONICS-ST72F324J Datasheet
1Mb / 156P
   8-BIT MCU WITH NESTED INTERRUPTS, FLASH, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
ST72324 STMICROELECTRONICS-ST72324 Datasheet
2Mb / 161P
   8-BIT MCU WITH NESTED INTERRUPTS, FLASH, 10-BIT ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
August 2003 Rev. 1.9
ST7232A STMICROELECTRONICS-ST7232A Datasheet
1Mb / 154P
   8-BIT MCU WITH 8K FLASH/ROM, ADC, 4 TIMERS, SPI, SCI INTERFACE
ST72321 STMICROELECTRONICS-ST72321 Datasheet
2Mb / 185P
   8-BIT MCU WITH NESTED INTERRUPTS, FLASH, 10-BIT ADC, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C INTERFACE
August 2003 Rev. 1.9
ST72321J STMICROELECTRONICS-ST72321J Datasheet
2Mb / 179P
   8-BIT MCU WITH NESTED INTERRUPTS, FLASH, 10-BIT ADC, 5 TIMERS, SPI, SCI, I2C INTERFACE
July 2003 Rev. 1.8
ST72521M STMICROELECTRONICS-ST72521M Datasheet
105Kb / 11P
   8-BIT MCU WITH NESTED INTERRUPTS, FLASH, 10-BIT ADC, FIVE TIMERS, SPI, SCI, I2C, CAN INTERFACE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com