công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB16-800CW3G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện BTB16-800CW3G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

BTB16-800CW3G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  BTB16-800CW3G Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor BTB16-800CW3G Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor BTB16-800CW3G Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor BTB16-800CW3G Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor BTB16-800CW3G Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor BTB16-800CW3G Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
BTB16-600CW3G, BTB16-800CW3G
http://onsemi.com
4
Figure 1. Typical RMS Current Derating
IT(RMS), RMS ON‐STATE CURRENT (AMP)
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Figure 2. On‐State Power Dissipation
IT(AV), AVERAGE ON‐STATE CURRENT (AMP)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
60
°
90
°
120
°
180
°
30
°
75
70
22
24
DC
DC
60
°
90
°
120
°
180
°
30
°
Figure 3. On‐State Characteristics
VT, INSTANTANEOUS ON‐STATE VOLTAGE (V)
100
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
10
1
0.1
MAXIMUM @ TJ = 125°C
TYPICAL AT
TJ = 25°C
MAXIMUM @ TJ = 25°C
Figure 4. Thermal Response
t, TIME (ms)
1
0.1
0.01
1·104
1000
100
10
1
0.1
Figure 5. Typical Hold Current Variation
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
5
10
15
20
25
30
35
40
-40
MT2 POSITIVE
MT2 NEGATIVE
-25 -10
5
20
125
110
95
80
65
50
35


Số phần tương tự - BTB16-800CW3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BTB16-800CW STMICROELECTRONICS-BTB16-800CW Datasheet
217Kb / 18P
   Snubberless™, logic level and standard 16 A Triacs
DS2114 - Rev 11 - May 2018
BTB16-800CWRG STMICROELECTRONICS-BTB16-800CWRG Datasheet
99Kb / 9P
   16A TRIACS
BTB16-800CWRG STMICROELECTRONICS-BTB16-800CWRG Datasheet
217Kb / 18P
   Snubberless™, logic level and standard 16 A Triacs
DS2114 - Rev 11 - May 2018
More results

Mô tả tương tự - BTB16-800CW3G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
BTA16-600BW3G ONSEMI-BTA16-600BW3G Datasheet
115Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
December, 2008 ??Rev. 1
BTB08-600BW3G ONSEMI-BTB08-600BW3G Datasheet
90Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
February, 2008 - Rev. 1
BTB16-600BW3G ONSEMI-BTB16-600BW3G Datasheet
157Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
May, 2009 ??Rev. 2
MAC4DCM ONSEMI-MAC4DCM_06 Datasheet
83Kb / 8P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
May, 2006 ??Rev. 6
MAC9 ONSEMI-MAC9_05 Datasheet
65Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
December, 2005 ??Rev. 3
MAC12D ONSEMI-MAC12D Datasheet
61Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
December, 2005 ??Rev. 4
MAC12HCD ONSEMI-MAC12HCD_05 Datasheet
61Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
December, 2005 ??Rev. 3
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MAC9D KERSEMI-MAC9D Datasheet
399Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
MAC12HCD KERSEMI-MAC12HCD Datasheet
415Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
logo
ON Semiconductor
BTA08-600BW3G ONSEMI-BTA08-600BW3G Datasheet
137Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
August, 2008 ??Rev. 0
BTA12-600BW3G ONSEMI-BTA12-600BW3G Datasheet
146Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
August, 2008 ??Rev. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com