công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5A6542 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS5A6542
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.75-廓 SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS5A6542 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TS5A6542_09 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS5A6542_09 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5A6542_09 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5A6542_09 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5A6542_09 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS5A6542_09 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS5A6542_09 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS5A6542_09 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS5A6542_09 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 22 page
background image
VIN (V)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VIN (V)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VIN (V)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
TA (5C)
0
10
20
30
40
50
60
−60
−40
−20
0
20
40
60
80
100
COM (ON)
NC (OFF)
TA (°C)
0
10
20
30
40
50
60
−60
−40
−20
0
20
40
60
80
100
VCOM (V)
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
10
20
0
1
2
3
4
5
6
V+ = 2.5 V
V+ = 3.3 V
V+ = 5 V
TS5A6542
SCDS211C – AUGUST 2006 – REVISED DECEMBER 2009
www.ti.com
TYPICAL PERFORMANCE
Figure 1. ron vs VCOM (V+ = 2.5 V)
Figure 2. ron vs VCOM (V+ = 3.3 V)
Figure 3. ron vs VCOM (V+ = 5 V)
Figure 4. Leakage Current vs Temperature (V+ = 5 V)
Figure 5. I+ vs Temperature (V+ = 5 V)
Figure 6. Charge Injection (QC) vs VCOM
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2006–2009, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TS5A6542


Số phần tương tự - TS5A6542_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A6542YZPR TI-TS5A6542YZPR Datasheet
259Kb / 19P
[Old version datasheet]   0.75-??SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A6542YZPR TI1-TS5A6542YZPR Datasheet
759Kb / 23P
[Old version datasheet]   0.75-廓 SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A6542YZTR TI-TS5A6542YZTR Datasheet
259Kb / 19P
[Old version datasheet]   0.75-??SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A6542 TI1-TS5A6542_14 Datasheet
759Kb / 23P
[Old version datasheet]   0.75-廓 SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A6542 TI-TS5A6542_15 Datasheet
717Kb / 22P
[Old version datasheet]   0.75-廓 SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
More results

Mô tả tương tự - TS5A6542_09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A6542 TI-TS5A6542_15 Datasheet
717Kb / 22P
[Old version datasheet]   0.75-廓 SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A6542 TI1-TS5A6542_14 Datasheet
759Kb / 23P
[Old version datasheet]   0.75-廓 SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A26542 TI1-TS5A26542_14 Datasheet
398Kb / 23P
[Old version datasheet]   0.75-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A26542 TI-TS5A26542_10 Datasheet
432Kb / 22P
[Old version datasheet]   0.75-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A26542 TI-TS5A26542_15 Datasheet
349Kb / 22P
[Old version datasheet]   0.75-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A6542 TI-TS5A6542 Datasheet
259Kb / 19P
[Old version datasheet]   0.75-??SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A26542 TI-TS5A26542 Datasheet
321Kb / 21P
[Old version datasheet]   0.75-W DUAL SPDT ANALOG SWITCH WITH INPUT LOGIC TRANSLATION
TS5A12301E TI-TS5A12301E_10 Datasheet
381Kb / 20P
[Old version datasheet]   IEC LEVEL 4 ESD-PROTECTED 0.75-廓 SPDT ANALOG SWITCH WITH 1.8-V COMPATIBLE INPUT LOGIC
TS5A12301E TI1-TS5A12301E_14 Datasheet
826Kb / 24P
[Old version datasheet]   IEC LEVEL 4 ESD-PROTECTED 0.75-廓 SPDT ANALOG SWITCH WITH 1.8-V COMPATIBLE INPUT LOGIC
TS5A12301E TI-TS5A12301E_15 Datasheet
777Kb / 23P
[Old version datasheet]   IEC LEVEL 4 ESD-PROTECTED 0.75-廓 SPDT ANALOG SWITCH WITH 1.8-V COMPATIBLE INPUT LOGIC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com