công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS2K4A-C bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Yamaichi Electronics Co., Ltd.

tên linh kiện TS2K4A-C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Modular Jacks
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAMAICHI [Yamaichi Electronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://yamaichi.com
Logo YAMAICHI - Yamaichi Electronics Co., Ltd.

TS2K4A-C bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Yamaichi Electronics Co., Ltd.

  TS2K4A-C Datasheet HTML 1Page - Yamaichi Electronics Co., Ltd. TS2K4A-C Datasheet HTML 2Page - Yamaichi Electronics Co., Ltd. TS2K4A-C Datasheet HTML 3Page - Yamaichi Electronics Co., Ltd. TS2K4A-C Datasheet HTML 4Page - Yamaichi Electronics Co., Ltd. TS2K4A-C Datasheet HTML 5Page - Yamaichi Electronics Co., Ltd. TS2K4A-C Datasheet HTML 6Page - Yamaichi Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Sockets and Connectors
SPECIFICATIONS AND DRAWINGS ARE SUBJECT TO ALTERATION WITHOUT PRIOR NOTICE - DIMENSIONS IN MILLIMETER
Trading Division
Part No.
No. of
Positions
A
B
C
* Depopulation of contacts possible
D
TS3004S-6*1SMT
6
13.56
10.16
6.53
13.57
TS3004S-8*1SMT
8
15.74
11.43
8.89
15.54
TS3004S-10*1SMT
10
15.74
11.43
11.43
15.54
TS3004S-**1SMT
TS3004ST-8*1 SMT
TS3004ST-10101 SMT
Materials and Finish
Standard material: Glass filled Nylon66 (UL94V-0)
Standard color:
Black
Soldering Temp.:
220°C / 60 sec., 260°C peak
Contact:
Thickness 0.35mm Alloy C5191,
6µ“Gold plating over Nickel (mating area)
Tin plating over Nickel (solder area)
PCB-Layout (Top View)
TS Series
Modular Jacks (PCB Mounted, Shielded)
Materials and Finish
Shielding: Copper Alloy (0.2mm, Tin Plated)
Housing: PA6T C430NK (UL 94V-0), colour black
Soldering Temp.:
220°C / 60 sec., 260°C peak
Contact:
Thickness 0.35mm Alloy C5210,
6µ“Gold plating over Nickel (mating area)
Tin plating over Nickel (solder area)
PCB-Layout (Top View)
Part No.
No. of
Positions
A
* Depopulation of contacts possible
TS3004ST-8*1SMT
8
8.89
TS3004ST-10101SMT
10
11.43
A
RoHS
RoHS


Số phần tương tự - TS2K4A-C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
TS2 E-SWITCH-TS2 Datasheet
157Kb / 1P
   SMT SNAP ACTION SWITCH
logo
STATEK CORPORATION
TS2 STATEK-TS2 Datasheet
196Kb / 2P
   Miniature Quartz Temperature Sensor
logo
Panasonic Semiconductor
TS2-I-24V-800S PANASONIC-TS2-I-24V-800S Datasheet
161Kb / 1P
   TS-RELAYS NEW PCB TIME DELAY RELAY TIME-ON OR TIME-OFF DELAY OR PULSE RELAY
logo
Suntan Capacitors
TS20 SUNTAN-TS20 Datasheet
827Kb / 1P
   CHIP TANTALUM CAPACITOR - SMD
logo
CUI INC
TS20 CUI-TS20 Datasheet
391Kb / 4P
   TACTILE SWITCH
05/10/2022
More results

Mô tả tương tự - TS2K4A-C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adam Technologies, Inc.
MTJ-88321 ADAM-TECH-MTJ-88321 Datasheet
4Mb / 27P
   MODULAR JACKS
logo
TE Connectivity Ltd
RJ11-2X TEC-RJ11-2X Datasheet
265Kb / 6P
   Unfiltered Modular Jacks
logo
Coilcraft lnc.
PCRJ11-1 COILCRAFT-PCRJ11-1 Datasheet
157Kb / 2P
   Filtered Modular Jacks
logo
Tyco Electronics
RJ11-2X MACOM-RJ11-2X_11 Datasheet
265Kb / 6P
   Unfiltered Modular Jacks
5569256-1 MACOM-5569256-1 Datasheet
173Kb / 3P
   Stacked Modular Jacks
logo
Adam Technologies, Inc.
MTJ64021 ADAM-TECH-MTJ64021 Datasheet
151Kb / 1P
   MODULAR TELEPHONE JACKS
logo
TE Connectivity Ltd
X TEC-X_V01 Datasheet
265Kb / 6P
   Unfiltered Modular Jacks
logo
Adam Technologies, Inc.
MTJG-12-88JX1-FSG-PG ADAM-TECH-MTJG-12-88JX1-FSG-PG Datasheet
157Kb / 1P
   MODULAR TELEPHONE JACKS GANGED & STACKED JACKS
MTJP-616L ADAM-TECH-MTJP-616L Datasheet
268Kb / 3P
   MODULAR TELEPHONE JACKS WIRE LEADED JACKS
logo
Tyco Electronics
5558503-1 MACOM-5558503-1 Datasheet
166Kb / 3P
   Multi-Port Modular Jacks
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com