công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SN74AHC244 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments |
|
SN74AHC244 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments |
5 / 22 page SN54AHC244, SN74AHC244 OCTAL BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS SCLS226J − OCTOBER 1995 − REVISED JULY 2003 5 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 noise characteristics, VCC = 5 V, CL = 50 pF, TA = 25°C (see Note 4) PARAMETER SN74AHC244 UNIT PARAMETER MIN TYP MAX UNIT VOL(P) Quiet output, maximum dynamic VOL 0.5 V VOL(V) Quiet output, minimum dynamic VOL −0.2 V VOH(V) Quiet output, minimum dynamic VOH 4.8 V VIH(D) High-level dynamic input voltage 3.5 V VIL(D) Low-level dynamic input voltage 1.5 V NOTE 4: Characteristics are for surface-mount packages only. operating characteristics, VCC = 5 V, TA = 25°C PARAMETER TEST CONDITIONS TYP UNIT Cpd Power dissipation capacitance No load, f = 1 MHz 8.6 pF |
Số phần tương tự - SN74AHC244_10 |
|
Mô tả tương tự - SN74AHC244_10 |