công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5N118PWRE4 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS5N118PWRE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS5N118PWRE4 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button TS5N118PWRE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS5N118PWRE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS5N118PWRE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5N118PWRE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5N118PWRE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5N118PWRE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS5N118PWRE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS5N118PWRE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS5N118PWRE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
www.ti.com
MECHNICAL DATA
DBQ (R-PDSO-G**)
4073301/F 02/2002
0.069 (1,75) MAX
Seating Plane
0.004 (0,10)
0.010 (0,25)
0.010 (0,25)
0.016 (0,40)
0.035 (0,89)
0.244 (6,20)
0.228 (5,80)
1
12
24
13
0.150 (3,81)
0.157 (3,99)
0.008 (0,20) NOM
0
°−8°
Gauge Plane
0.012 (0,30)
0.008 (0,20)
0.197
(5,00)
(4,80)
0.189
A MAX
A MIN
PINS **
DIM
16
0.337
(8,56)
(8,74)
0.344
20
24
A
(8,74)
0.344
(8,56)
0.337
28
0.394
(10,01)
0.386
(9,80)
M0−137
VARIATION
AB
AD
AE
AF
D
0.025 (0,64)
0.005 (0,13)
0.004 (0,10)
NOTES: A.
All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0.006 (0,15).
D. Falls within JEDEC MO−137.
TS5N118
1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
SCDS205 – AUGUST 2005
9


Số phần tương tự - TS5N118PWRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5N118PWRE4 TI-TS5N118PWRE4 Datasheet
294Kb / 16P
[Old version datasheet]   1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
TS5N118PWRE4 TI-TS5N118PWRE4 Datasheet
500Kb / 18P
[Old version datasheet]   1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
More results

Mô tả tương tự - TS5N118PWRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5N118_101 TI-TS5N118_101 Datasheet
500Kb / 18P
[Old version datasheet]   1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
TS5N118 TI-TS5N118 Datasheet
294Kb / 16P
[Old version datasheet]   1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
TS5N214 TI-TS5N214 Datasheet
256Kb / 15P
[Old version datasheet]   2-BIT 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
TS5N412 TI-TS5N412 Datasheet
239Kb / 15P
[Old version datasheet]   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
TS5N214 TI-TS5N214_10 Datasheet
453Kb / 18P
[Old version datasheet]   2-BIT 1-OF-4 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
TS5N412 TI-TS5N412_10 Datasheet
453Kb / 18P
[Old version datasheet]   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
SN74CB3Q3251 TI-SN74CB3Q3251 Datasheet
329Kb / 12P
[Old version datasheet]   1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER 2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE, HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
SN74CB3Q3251 TI-SN74CB3Q3251 Datasheet
390Kb / 1P
[Old version datasheet]   1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER 2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
SN74CB3Q3251 TI1-SN74CB3Q3251_15 Datasheet
777Kb / 19P
[Old version datasheet]   1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER 2.5-V/3.3-V LOW-VOLTAGE HIGH-BANDWIDTH BUS SWITCH
SN74CBT3251 TI-SN74CBT3251 Datasheet
365Kb / 12P
[Old version datasheet]   1-OF-8 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com