công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU16027KV-E2 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Rohm

tên linh kiện BU16027KV-E2
Giải thích chi tiết về linh kiện  HDMI Switch ICs
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU16027KV-E2 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Rohm

Back Button BU16027KV-E2 Datasheet HTML 5Page - Rohm BU16027KV-E2 Datasheet HTML 6Page - Rohm BU16027KV-E2 Datasheet HTML 7Page - Rohm BU16027KV-E2 Datasheet HTML 8Page - Rohm BU16027KV-E2 Datasheet HTML 9Page - Rohm BU16027KV-E2 Datasheet HTML 10Page - Rohm BU16027KV-E2 Datasheet HTML 11Page - Rohm BU16027KV-E2 Datasheet HTML 12Page - Rohm BU16027KV-E2 Datasheet HTML 13Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
Technical Note
9/19
BU16006KV, BU16018KV, BU16024KV, BU16027KV
www.rohm.com
2010.05 - Rev.E
© 2010 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
●Pin Assignment and Block Diagram of BU16006KV
●Pin Explanation List
Terminal
I/O
Description
Name
No.
A11, A12, A13, A14
39, 42, 45, 48
I
Source port 1 TMDS positive inputs
A21, A22, A23, A24
54, 57, 60, 63
I
Source port 2 TMDS positive inputs
B11, B12, B13, B14
38, 41, 44, 47
I
Source port 1 TMDS negative inputs
B21, B22, B23, B24
53, 56, 59, 62
I
Source port 2 TMDS negative inputs
GND
3, 9, 15, 22,
28, 43, 58
-
Ground
HPD1
35
O
Source port 1 hot plug detector output
HPD2
50
O
Source port 2 hot plug detector output
HPD_SINK
31
I
Sink port hot plug detector input
Reserve1
34
I/O
Set to HIGH/LOW/OPEN
Reserve2
49
I/O
Non Connect Pin
SCL1
37
I/O
Source port 1 DDC I
2C clock line
SCL2
52
I/O
Source port 2 DDC I
2C clock line
SCL_SINK
29
I/O
Sink port DDC I
2C clock line
SDA1
36
I/O
Source port 1 DDC I
2C data line
SDA2
51
I/O
Source port 2 DDC I
2C data line
SDA_SINK
30
I/O
Sink port DDC I
2C data line
S1, S2
32, 33
I
Source selector
Vcc
6, 12, 19, 25,
40, 46, 55, 61
-
Power supply
VSADJ
16
I
TMDS compliant voltage swing control (4.64k
Ω to GND)
Y1, Y2, Y3, Y4
26, 23, 20, 17
O
TMDS positive outputs
Z1, Z2, Z3, Z4
27, 24, 21, 18
O
TMDS negative outputs
B23
A24
B24
A23
A22
B22
A21
B21
Control Logic
TMDS
Drive
TMDS
Drive
TMDS
Drive
TMDS
Drive
Z4
Y4
Y3
Z3
Y2
Z2
Y1
Z1
S1
S2
SCL_SINK
SDA_SINK
HPD1
HPD2
SCL1
SDA1
SCL2
SDA2
VSADJ
HPD_SINK
TMD
S
RX
RINT
RINT
VCC
TMD
S
RX
RINT
RINT
VCC
TMD
S
RX
RINT
RINT
VCC
TMD
S
RX
RINT
RINT
VCC
BU16006KV
(64-pin VQFP)
Z3
Y1
Z2
Y2
GND
Y3
Z4
Y4
Z1
GND
Vcc
B24
NC
19
28
27
26
25
24
23
22
21
20
17
18
32
31
30
29
SCL_SINK
GND
SDA_SINK
HPD_SINK
S1
Vcc
Vcc
B23
A23
SCL2
Vcc
B22
A22
B21
A21
62
54
55
56
57
58
59
60
51
61
64
63
49
50
52
53
SDA2
Reserve2
HPD2
A24


Số phần tương tự - BU16027KV-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
BU16027KV ROHM-BU16027KV Datasheet
596Kb / 19P
   2 for input 1 output switch with Termination sense correspondence (Sync with HPD_SINK)
BU16027KV ROHM-BU16027KV Datasheet
658Kb / 20P
   3 for input 1 output switch with Termination sense correspondence
BU16027KV ROHM-BU16027KV Datasheet
485Kb / 18P
   1 for input 1 output buffer with Termination sense correspondence
BU16027KV ROHM-BU16027KV Datasheet
651Kb / 20P
   3 for input 1 output switch with Termination sense non correspondence
More results

Mô tả tương tự - BU16027KV-E2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Silicon image
SII9185 SILICONIMAGE-SII9185 Datasheet
240Kb / 2P
   VastLane??HDMI Switch
logo
Sanken electric
SPF5012 SANKEN-SPF5012 Datasheet
48Kb / 1P
   Low-side Switch ICs
logo
Rohm
BU21072MUV ROHM-BU21072MUV Datasheet
680Kb / 17P
   Capacitive Switch Controller ICs
BD2061AFJ ROHM-BD2061AFJ_13 Datasheet
488Kb / 25P
   High Side Switch ICs
BU21072MUV ROHM-BU21072MUV_16 Datasheet
3Mb / 40P
   Capacitive Switch Controller ICs
logo
Sanken electric
SPF5009 SANKEN-SPF5009 Datasheet
49Kb / 1P
   Low-side Switch ICs
logo
Toshiba Semiconductor
TC9273N TOSHIBA-TC9273N Datasheet
391Kb / 13P
   ANALOG SWITCH ARRAY ICs
logo
Sanken electric
SPF5002A SANKEN-SPF5002A Datasheet
52Kb / 2P
   Low-side Switch ICs
logo
Rohm
BU21079F ROHM-BU21079F Datasheet
922Kb / 37P
   Capacitive Switch Controller ICs
logo
Texas Instruments
TMDS261B TI1-TMDS261B Datasheet
11Mb / 48P
[Old version datasheet]   TWO-PORT HDMI SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com